データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

LSE67B データシート(PDF) 2 Page - OSRAM GmbH

部品番号 LSE67B
部品情報  Power TOPLED
PDF  19 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  OSRAM [OSRAM GmbH]
ホームページ  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LSE67B データシート(HTML) 2 Page - OSRAM GmbH

  LSE67B_13 Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LSE67B_13 Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LSE67B_13 Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LSE67B_13 Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LSE67B_13 Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LSE67B_13 Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LSE67B_13 Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LSE67B_13 Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LSE67B_13 Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 19 page
background image
2013-05-08
2
Version 1.0
LS E67B
Ordering Information
Bestellinformation
Type:
Luminous Intensity
1) page 18
Ordering Code
Typ:
Lichtstärke 1) Seite 18
Bestellnummer
IF = 50 mA
IV [mcd]
LS E67B-S2U1-1-1
224 ... 560
Q65110A2319
LS E67B-T2V1-1-1
355 ... 900
Q65110A2320
LS E67B-S2V1-1-1
224 ... 900
Q65110A2321
Note:
The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 5). Only one group will be shipped on each
packing unit (there will be no mixing of two groups on each packing unit). E. g. LS E67B-S2V1-1-1 means that only one group S2, T1, T2, U1, U2, V1
will be shippable for any packing unit. In order to ensure availability, single brightness groups will not be orderable.
In a similar manner for colors where wavelength groups are measured and binned, single wavelength groups will be shipped on any one packing unit.
E. g. LS E67B-S2V1-1-1 means that only one wavelength group 1 will be shippable. LS E67B-S2V1-1-1 means that the device will be shipped within
the specified limits as stated on page 5In order to ensure availability, single wavelength groups will not be orderable (see page 5).
In a similar manner for colors where forward voltage groups are measured and binned, single forward voltage groups will be shipped on any one reel.
E. g. LS E67B-S2V1-1-1 means that only one forward voltage group 3, 4 will be shippable. In order to ensure availability, single wavelength groups will
not be orderable (see page 5for explanation).
Anm.:
Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen Helligkeitsgruppen (siehe Seite 5). Es
wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Verpackungseinheit geliefert. Z. B. LS E67B-S2V1-1-1 bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit nur eine
der Helligkeitsgruppen S2, T1, T2, U1, U2, V1 enhalten ist. Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Helligkeitsgruppen nicht bestellt
werden.
Gleiches gilt für die Farben, bei denen Wellenlängengruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Verpackungseinheit wird nur eine
Wellenlängengruppe geliefert. Z. B. LS E67B-S2V1-1-1 bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit nur eine der Wellenlängengruppen 1 enthalten ist
(siehe Seite 5). LS E67B-S2V1-1-1 bedeutet, dass das Bauteil innerhalb der spezifizierten Grenzen geliefert wird. Um die Liefersicherheit zu
gewährleisten, können einzelne Wellenlängengruppen nicht bestellt werden.
Gleiches gilt für die LEDs, bei denen die Durchlassspannungsgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Gurt wird nur eine
Durchlassspannungsgruppe geliefert. Z. B. LS E67B-S2V1-1-1 bedeutet, dass nach Durchlassspannungsgruppen gruppiert wird. Auf einem Gurt ist
nur eine der Durchlassspannungsgruppen 3, 4 enthalten (siehe Seite 5für nähere Informationen). Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können
einzelne Durchlassspannungsgruppen nicht direkt bestellt werden.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com