| データシートサーチシステム |
|
AD5590BBC データシート(PDF) 23 Page - Analog Devices |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
AD5590BBC データシート(HTML) 23 Page - Analog Devices |
|
23 / 45 page ![]() AD5590 Rev. A | Page 22 of 44 TIME (1s/DIV) VSY = 5V Figure 49. Amplifier 0.1 Hz to 10 Hz Input Voltage Noise 1000 1 1 10000 FREQUENCY (Hz) 10 100 1000 10 100 VSY = 5V TA = 25°C 1/F CORNER @ 100Hz Figure 50. Amplifier Voltage Noise Density 140 0 100 1M FREQUENCY (Hz) 20 40 60 80 100 120 1k 10k 100k VSY = 5V Figure 51. Amplifier Channel Separation |