| データシートサーチシステム |
|
L78L33CZTR データシート(PDF) 23 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
L78L33CZTR データシート(HTML) 23 Page - STMicroelectronics |
|
23 / 24 page ![]() L78L00 SERIES 23/24 DIM. mm. inch MIN. TYP MAX. MIN. TYP. MAX. A 180 7.086 C 12.8 13.0 13.2 0.504 0.512 0.519 D 20.2 0.795 N 60 2.362 T 14.4 0.567 Ao 4.70 4.80 4.90 0.185 0.189 0.193 Bo 4.30 4.40 4.50 0.169 0.173 0.177 Ko 1.70 1.80 1.90 0.067 0.071 0.075 Po 3.9 4.0 4.1 0.153 0.157 0.161 P 7.9 8.0 8.1 0.311 0.315 0.319 Tape & Reel SOT89 MECHANICAL DATA |