データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

LTL-307G データシート(PDF) 2 Page - Lite-On Technology Corporation

部品番号 LTL-307G
部品情報  Through Hole Lamp
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  LITEON [Lite-On Technology Corporation]
ホームページ  http://www.liteon.com.tw/databook/default.htm
Logo LITEON - Lite-On Technology Corporation

LTL-307G データシート(HTML) 2 Page - Lite-On Technology Corporation

  LTL-307G Datasheet HTML 1Page - Lite-On Technology Corporation LTL-307G Datasheet HTML 2Page - Lite-On Technology Corporation LTL-307G Datasheet HTML 3Page - Lite-On Technology Corporation LTL-307G Datasheet HTML 4Page - Lite-On Technology Corporation LTL-307G Datasheet HTML 5Page - Lite-On Technology Corporation LTL-307G Datasheet HTML 6Page - Lite-On Technology Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 6 page
background image
L I T E - O N
E L E C T R O N I C S , I N C .
P r o p e r t y o f L i t e - O n O n l y
Features
* Designed for ease in circuit board assembly.
* Black case enhance contrast ratio.
* Solid state light source.
* Reliable and rugged.
Package Dimensions
Lamp Part No.
Lens
Source
Color
LTL-307G
Green Diffused
Green
Notes:
1. All dimensions are in millimeters (inches).
2. Tolerance is ±0.25mm(.010") unless otherwise noted.
3. The spacer color is black.
Part No. : LTL-307G08A-D
Page :
1
of
5
BNS-OD-C131/A4



Html Pages

1 2 3 4 5 6


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com