データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

PCF8591T データシート(PDF) 22 Page - NXP Semiconductors

部品番号 PCF8591T
部品情報  8-bit A/D and D/A converter
PDF  28 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  PHILIPS [NXP Semiconductors]
ホームページ  http://www.nxp.com
Logo PHILIPS - NXP Semiconductors

PCF8591T データシート(HTML) 22 Page - NXP Semiconductors

Back Button PCF8591T Datasheet HTML 18Page - NXP Semiconductors PCF8591T Datasheet HTML 19Page - NXP Semiconductors PCF8591T Datasheet HTML 20Page - NXP Semiconductors PCF8591T Datasheet HTML 21Page - NXP Semiconductors PCF8591T Datasheet HTML 22Page - NXP Semiconductors PCF8591T Datasheet HTML 23Page - NXP Semiconductors PCF8591T Datasheet HTML 24Page - NXP Semiconductors PCF8591T Datasheet HTML 25Page - NXP Semiconductors PCF8591T Datasheet HTML 26Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 22 / 28 page
background image
2003 Jan 27
22
Philips Semiconductors
Product specification
8-bit A/D and D/A converter
PCF8591
UNIT
A
max.
A1
A2
A3
bp
cD
(1)
E
(1)
(1)
eHE
LLp
Q
Z
y
w
v
θ
REFERENCES
OUTLINE
VERSION
EUROPEAN
PROJECTION
ISSUE DATE
IEC
JEDEC
EIAJ
mm
inches
2.65
0.30
0.10
2.45
2.25
0.49
0.36
0.32
0.23
10.5
10.1
7.6
7.4
1.27
10.65
10.00
1.1
1.0
0.9
0.4
8
0
o
o
0.25
0.1
DIMENSIONS (inch dimensions are derived from the original mm dimensions)
Note
1. Plastic or metal protrusions of 0.15 mm maximum per side are not included.
1.1
0.4
SOT162-1
8
16
w M
b p
D
detail X
Z
e
9
1
y
0.25
075E03
MS-013
pin 1 index
0.10
0.012
0.004
0.096
0.089
0.019
0.014
0.013
0.009
0.41
0.40
0.30
0.29
0.050
1.4
0.055
0.419
0.394
0.043
0.039
0.035
0.016
0.01
0.25
0.01
0.004
0.043
0.016
0.01
X
θ
A
A1
A2
HE
L p
Q
E
c
L
v M A
(A )
3
A
0
5
10 mm
scale
SO16: plastic small outline package; 16 leads; body width 7.5 mm
SOT162-1
97-05-22
99-12-27



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com