データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

AWT6138 データシート(PDF) 4 Page - ANADIGICS, Inc

部品番号 AWT6138
部品情報  LINEAR POWER AMPLIFIER MODULE
PDF  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  ANADIGICS [ANADIGICS, Inc]
ホームページ  http://www.anadigics.com
Logo ANADIGICS - ANADIGICS, Inc

AWT6138 データシート(HTML) 4 Page - ANADIGICS, Inc

  AWT6138 Datasheet HTML 1Page - ANADIGICS, Inc AWT6138 Datasheet HTML 2Page - ANADIGICS, Inc AWT6138 Datasheet HTML 3Page - ANADIGICS, Inc AWT6138 Datasheet HTML 4Page - ANADIGICS, Inc AWT6138 Datasheet HTML 5Page - ANADIGICS, Inc AWT6138 Datasheet HTML 6Page - ANADIGICS, Inc AWT6138 Datasheet HTML 7Page - ANADIGICS, Inc AWT6138 Datasheet HTML 8Page - ANADIGICS, Inc  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 8 page
background image
4
ADVANCED PRODUCT INFORMATION - Rev 0.0
09/2003
AWT6138
Table 4: Electrical Specifications
(TC = +25 °C, VCC = +3.4 V, VREF = +2.85 V, 50 W system)
R
E
T
E
M
A
R
A
P
N
I
M
P
Y
T
X
A
M
T
I
N
U
S
T
N
E
M
M
O
C
n
i
a
G-
-
6
2
5
1
-
-
B
d
P T
U
O
V
,
m
B
d
8
2
+
=
E
D
O
M
V
0
=
P T
U
O
V
,
m
B
d
6
1
+
=
E
D
O
M
V
5
8
.
2
+
=
r
e
w
o
P
l
e
n
n
a
h
C
t
n
e
c
a
j
d
A
)
1
(
t
e
s
f
f
o
z
H
M
5
2
.
1
±
t
a
z
H
M
3
2
.
1
=
W
B
l
e
n
n
a
h
C
y
r
a
m
i
r
P
z
H
k
0
3
=
W
B
l
e
n
n
a
h
C
t
n
e
c
a
j
d
A
-
-
0
5
-
2
5
-
-
-
B
d
P T
U
O
V
,
m
B
d
8
2
+
=
E
D
O
M
V
0
=
P T
U
O
V
,
m
B
d
6
1
+
=
E
D
O
M
V
5
8
.
2
+
=
r
e
w
o
P
l
e
n
n
a
h
C
t
n
e
c
a
j
d
A
)
1
(
t
e
s
f
f
o
z
H
M
5
2
.
2
±
t
a
z
H
M
3
2
.
1
=
W
B
l
e
n
n
a
h
C
y
r
a
m
i
r
P
z
H
k
0
3
=
W
B
l
e
n
n
a
h
C
t
n
e
c
a
j
d
A
-
-
0
6
-
0
6
-
-
-
B
d
P T
U
O
V
,
m
B
d
8
2
+
=
E
D
O
M
V
0
=
P T
U
O
V
,
m
B
d
6
1
+
=
E
D
O
M
V
5
8
.
2
+
=
y
c
n
e
i
c
i
f
f
E
d
e
d
d
A
-
r
e
w
o
P
)
1
(
-
-
-
8
3
0
2
5
.
1
-
-
-
%
P T
U
O
V
,
m
B
d
8
2
+
=
E
D
O
M
V
0
=
P T
U
O
V
,
m
B
d
6
1
+
=
E
D
O
M
V
5
8
.
2
+
=
P T
U
O
V
,
m
B
d
0
=
E
D
O
M
V
5
8
.
2
+
=
)
q
c
I
(
t
n
e
r
r
u
C
t
n
e
c
s
e
i
u
Q-
0
2-
A
mV
E
D
O
M
V
5
8
.
2
+
=
t
n
e
r
r
u
C
e
c
n
e
r
e
f
e
R-
6
9
A
mV
h
g
u
o
r
h
t
F
E
R
n
i
p
t
n
e
r
r
u
C
l
o
r
t
n
o
C
e
d
o
M-
3
.
15
.
2A
mV
h
g
u
o
r
h
t
E
D
O
M
,
n
i
pV
E
D
O
M
V
5
8
.
2
+
=
t
n
e
r
r
u
C
e
g
a
k
a
e
L-
1
<5
µA
V C
C
,
V
2
.
4
+
=V F
E
R
V
0
=
V
E
D
O
M
V
0
=
d
n
a
B
e
v
i
e
c
e
R
n
i
e
s
i
o
N-
7
3
1
--
z
H
/
m
B
dz
H
M
0
9
9
1
o
t
z
H
M
0
3
9
1
s
c
i
n
o
m
r
a
H
o
f
2
o
f
4
,
o
f
3
-
-
0
4
-
0
5
-
0
3
-
0
3
-
c
B
d
e
c
n
a
d
e
p
m
I
t
u
p
n
I-
-
1
:
2R
W
S
V
l
e
v
e
L
t
u
p
t
u
O
s
u
o
i
r
u
p
S
)
s
t
u
p
t
u
o
s
u
o
i
r
u
p
s
ll
a
(
--
5
6
-c
B
d
P T
U
O
<
m
B
d
8
2
+
1
:
8
<
R
W
S
V
d
a
o
l
d
n
a
b
-
n
I
1
:
8
<
R
W
S
V
d
a
o
l
d
n
a
b
-
f
o
-
t
u
O
d
n
a
e
g
a
t
l
o
v
ll
a
r
e
v
o
s
e
il
p
p
A
s
e
g
n
a
r
g
n
i
t
a
r
e
p
o
e
r
u
t
a
r
e
p
m
e
t
o
n
h
t
i
w
s
s
e
r
t
s
h
c
t
a
m
s
i
m
d
a
o
L
e
r
u
l
i
a
f
r
o
n
o
i
t
a
d
a
r
g
e
d
t
n
e
n
a
m
r
e
p
1
:
8-
-
R
W
S
V
V C
C
P
,
V
0
.
5
+
=
N
I
m
B
d
5
+
=
g
n
i
t
a
r
e
p
o
ll
u
f
r
e
v
o
s
e
il
p
p
A
e
g
n
a
r
e
r
u
t
a
r
e
p
m
e
t
Notes:
1. PAE and ACP limit applies at 1880 MHz



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com