データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

UMZ2N データシート(PDF) 4 Page - Micro Commercial Components

部品番号 UMZ2N
部品情報  Dual Transistors
PDF  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  MCC [Micro Commercial Components]
ホームページ  http://www.mccsemi.com
Logo MCC - Micro Commercial Components

UMZ2N データシート(HTML) 4 Page - Micro Commercial Components

  UMZ2N Datasheet HTML 1Page - Micro Commercial Components UMZ2N Datasheet HTML 2Page - Micro Commercial Components UMZ2N Datasheet HTML 3Page - Micro Commercial Components UMZ2N Datasheet HTML 4Page - Micro Commercial Components UMZ2N Datasheet HTML 5Page - Micro Commercial Components  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 5 page
background image
Revision: A
2017/01/19
www.mccsemi.com
4 of 5
Micro Commercial Components
M C C
R
-0.0
-0.2
-0.4
-0.6
-0.8
-1.0
-1.2
-0.1
-1
-10
-100
-0.1
-1
-10
0.1
1
10
100
-1
-10
1
10
100
1000
0
25
50
75
100
125
150
0
50
100
150
200
-0.1
-1
-10
-100
-400
-600
-800
-1000
-0.1
-1
-10
-100
-10
-100
-1000
-0.1
-1
-10
-100
10
100
1000
-0
10
-12
-0
-1
-2
-3
-4
-5
I
C
——
V
BE
BASE-EMMITER VOLTAGE V
BE (V)
COMMON EMITTER
V
CE=-6V
-150
C
ib
C
ob
f=1MHz
I
E=0/IC=0
T
a=25
V
CB
/ V
EB
COLLECTOR-BASE VOLTAGE V
CB/ VEB
(V)
C
ob
/ C
ib
——
-0.5
I
C
f
T
——
COLLECTOR CURRENT I
C
(mA)
-70
V
CE= -12V
T
a=25
P
C
——
T
a
AMBIENT TEMPERATURE T
a
(℃)
-150
β=10
T
a=25
T
a=100
COLLECTOR CURRENT I
C
(mA)
I
C
V
BEsat
——
-150
I
C
V
CEsat
——
COLLECTOR CURRENT I
C
(mA)
β=10
T
a=25
T
a=100
COMMON
EMITTER
T
a=25
-150
T
a=100
T
a=25
I
C
COLLECTOR CURRENT I
C
(mA)
COMMON EMITTER
V
CE=-6V
h
FE
——
-20
μA
-18
μA
-16
μA
-14
μA
-12
μA
-10
μA
-8
μA
-20
6
μA
-4
μA
I
B=-2μA
Static Characteristic
-2
-4
-6
-8
-
COLLECTOR-EMITTER VOLTAGE V
CE
(V)



Html Pages

1 2 3 4 5


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com