| データシートサーチシステム |
|
CS5323GDWR20 データシート(PDF) 2 Page - ON Semiconductor |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
CS5323GDWR20 データシート(HTML) 2 Page - ON Semiconductor |
|
2 / 16 page ![]() CS5323 http://onsemi.com 2 R18 10 k R19 C17 0.1 µF C4 R6 .01 µF C13 R9 C22 R14 R15 1.0 k 75 k C20 C16 VID4 VID3 VID1 VID0 ENABLE COMP VFB VDRP CS1 CS2 CS3 CSREF VID0 VID2 VID3 VID4 ILIM REF GATE2 GATE3 Gnd GATE1 VCC ROSC VID1 R17 R16 C21 12 VIN 5 VIN R10 C12 1.0 nF 1.0 µF 1.0 µF C19 1.0 µF C27 1.0 µF C26 C23 C24 3 × 10 µF C4 1.0 µF C5 .01 µF .01 µF .01 µF .01 µF 30.1 k 30.1 k 30.1 k 2.7 k 1.0 k 0.1 µF C25 VID2 R12 D5 Q6 Q5 D3 Q4 Q3 L4 L3 L2 L1 D1 Q2 MTD3302 R13 7.5 k C11 2.0 nF C18 1.0 µF Q1 MTD3302 U4 U3 U1 8 × 4SP560M 850 nH 850 nH 850 nH BAS40LT1 BAS40LT1 BAS40LT1 + + 8.0 k C28 1.0 nF 10 k U2 R1 10 Ω VOUT 3 × 16S0180M 300 nH MTD3302 Figure 1. Application Diagram, 12 V to 1.7 V Converter |