| データシートサーチシステム |
|
HT48C06 データシート(PDF) 35 Page - Holtek Semiconductor Inc |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
HT48C06 データシート(HTML) 35 Page - Holtek Semiconductor Inc |
|
35 / 38 page ![]() 18-pin SOP (300mil) Outline Dimensions Symbol Dimensions in mil Min. Nom. Max. A 394 ¾ 419 B 290 ¾ 300 C14 ¾ 20 C ¢ 447 ¾ 460 D92 ¾ 104 E ¾ 50 ¾ F4 ¾¾ G32 ¾ 38 H4 ¾ 12 a 0 °¾ 10 ° HT48R05A-1/HT48C05/HT48R06A-1/HT48C06 Rev. 1.10 35 June 9, 2004 1 8 1 1 0 9 A B C D E F G H a C ' |