| データシートサーチシステム |
|
5228-DS08-R データシート(PDF) 29 Page - Broadcom Corporation. |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
5228-DS08-R データシート(HTML) 29 Page - Broadcom Corporation. |
|
29 / 100 page ![]() Data Sheet BCM5228 7/12/04 Broa d c om Co rp o r a t i o n Document 5228-DS09-405-R Hardware Signal Definition Table Page 17 D06 E03 F14 G13 H03 K03 L13 M14 N08 13 16 39 121 122 143 144 13 16 39 67 121 122 143 144 184 OVDD 3.3V, Digital Periphery (Output Buffer) VDD D13 F06 F07 H11 H14 J04 L06 L07 N16 38 60 112 131 134 153 200 38 58 76 112 131 134 153 193 202 OGND Digital Periphery (Output Buffer) GND Table 2: Pin Definitions (Cont.) BCM5228B BCM5228F BCM5228U Pin Label I/O Description |