データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

LUWCRDP データシート(PDF) 10 Page - OSRAM GmbH

部品番号 LUWCRDP
部品情報  OSLON SSL 150
PDF  24 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  OSRAM [OSRAM GmbH]
ホームページ  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LUWCRDP データシート(HTML) 10 Page - OSRAM GmbH

Back Button LUWCRDP Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LUWCRDP Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LUWCRDP Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LUWCRDP Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH LUWCRDP Datasheet HTML 10Page - OSRAM GmbH LUWCRDP Datasheet HTML 11Page - OSRAM GmbH LUWCRDP Datasheet HTML 12Page - OSRAM GmbH LUWCRDP Datasheet HTML 13Page - OSRAM GmbH LUWCRDP Datasheet HTML 14Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 24 page
background image
2017-12-05
10
Version 1.4
LUW CRDP (EQW)
Forward Current 5) page 23 , 6) page 23
Durchlassstrom 5) Seite 23 , 6) Seite 23
IF = f (VF); TJ = 25 °C
Relative Luminous Flux 5) page 23 , 6) page 23
Relativer Lichtstrom 5) Seite 23 , 6) Seite 23
ΦVV(350 mA) = f(IF); TJ = 25 °C
Chromaticity Coordinate Shift 5) page 23
Farbortverschiebung 5) Seite 23
Cx, Cy = f(IF); TJ = 25 °C
OHL06012
2.4 2.6 2.8 3.0 3.2 3.4 3.6 3.8
200
400
600
800
1000
I (mA)
F
V (V)
F
OHL06048
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
I (mA)
F
Φ
V
Φ
V (350 mA)
OHL06098
-0.03
-0.02
-0.01
0.00
0.01
0.02
0.03
: ∆Cx
: ∆Cy
Cx
Cy
Cy
Cx
I (mA)
F



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com