データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

GHCS8PM1.24 データシート(PDF) 1 Page - OSRAM GmbH

部品番号 GHCS8PM1.24
部品情報  OSLON SSL 80
PDF  22 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  OSRAM [OSRAM GmbH]
ホームページ  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

GHCS8PM1.24 データシート(HTML) 1 Page - OSRAM GmbH

  GHCS8PM1.24 Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH GHCS8PM1.24 Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH GHCS8PM1.24 Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH GHCS8PM1.24 Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH GHCS8PM1.24 Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH GHCS8PM1.24 Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH GHCS8PM1.24 Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH GHCS8PM1.24 Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH GHCS8PM1.24 Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 22 page
background image
2017-11-23
OSLON SSL 80
Datasheet
GH CS8PM1.24
New, higher performing OSLON SSL family LED with
well known superior robustness, high reliability, long
lifetime, low thermal resistance. Perfectly addressing
applications demanding for high efficiency and long
lifetime requirement.
Neue leistungsstärkere LED aus der OSLON SSL
Familie mit altbekannter hoher Robustheit und
Zuverlässigkeit, mit langer Lebensdauer und geringem
thermischem Widerstand. Speziell entwickelt für
Applikationen, bei denen hohe Effizient und lange
Lebensdauer gefragt ist.
Features:
Besondere Merkmale:
•
Package: SMT ceramic package with silicone resin
and silicone lens
•
Gehäusetyp: SMT-Keramikgehäuse mit
Silikonverguss und -linse
•
Viewing angle at 50 % I
V: 80°
•
Abstrahlwinkel bei 50 % I
V: 80°
•
Color: 660 nm (hyper red)
•
Farbe: 660 nm (hyperrot)
•
Radiant Flux: typ. 425 mW
•
Strahlungsfluss: typ. 425 mW
•
Radiant Efficiency: typ. 59 %
•
Lichtausbeute: typ. 59 %
•
Corrosion Robustness: Superior Corrosion
Robustness
•
Korrosionsstabilität: Höchste
Korrosionsbeständigkeit
•
Lumen Maintenance: Test results according to
IESNA LM-80 available
•
Lichtstromerhaltung: Testergebnisse nach
IESNA LM-80 verfügbar
Applications
Anwendungen
•
Accent and effect lighting
•
Akzent- und Effektbeleuchtung
•
Horticultural Lighting
•
Gewächshausbeleuchtung
typ. 2.32 μmol/s
•
Photosynthetic Photon Flux: typ. 2.32 μmol/s
•
Photosynthetisch wirksamer Photonenstrom:
Version 2.1
2018-01-23
1


同様の部品番号 - GHCS8PM1.24

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
ams AG
GHCS8PM1.24 AMSCO-GHCS8PM1.24 Datasheet
1Mb / 22P
New, higher performing OSLON SSL family LED with well known superior robustness, high reliability, long lifetime, low thermal resistance.
Version 1.16 2022-09-13
GHCS8PM1.24-4T2U-1-L AMSCO-GHCS8PM1.24-4T2U-1-L Datasheet
1Mb / 22P
New, higher performing OSLON SSL family LED with well known superior robustness, high reliability, long lifetime, low thermal resistance.
Version 1.16 2022-09-13
More results

同様の説明 - GHCS8PM1.24

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
OSRAM GmbH
GACS8PM1.23 OSRAM-GACS8PM1.23 Datasheet
1Mb / 22P
OSLON SSL 80
GHCSHPM1.24 OSRAM-GHCSHPM1.24 Datasheet
1Mb / 22P
OSLON SSL 150
LUWCR7P OSRAM-LUWCR7P_17 Datasheet
3Mb / 24P
OSLON SSL 80
GTCS8PM1.13 OSRAM-GTCS8PM1.13 Datasheet
1Mb / 22P
OSLON SSL 80
LUWCRDP OSRAM-LUWCRDP Datasheet
2Mb / 24P
OSLON SSL 150
GFCSHPM2.24 OSRAM-GFCSHPM2.24 Datasheet
1Mb / 22P
OSLON SSL 150
GFCS8PM2.24 OSRAM-GFCS8PM2.24 Datasheet
1Mb / 22P
OSLON SSL 80
GDCSHPM1.14 OSRAM-GDCSHPM1.14 Datasheet
1Mb / 22P
OSLON SSL 150
GACSHPM1.23 OSRAM-GACSHPM1.23 Datasheet
1Mb / 22P
OSLON SSL 150
GACSSPM1.23 OSRAM-GACSSPM1.23 Datasheet
1Mb / 22P
OSLON SSL 120
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com