データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

IXTY1R4N120P データシート(PDF) 5 Page - IXYS Corporation

部品番号 IXTY1R4N120P
部品情報  N-Channel Enhancement Mode Avalanche Rated
PDF  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  IXYS [IXYS Corporation]
ホームページ  http://www.ixys.com
Logo IXYS - IXYS Corporation

IXTY1R4N120P データシート(HTML) 5 Page - IXYS Corporation

  IXTY1R4N120P Datasheet HTML 1Page - IXYS Corporation IXTY1R4N120P Datasheet HTML 2Page - IXYS Corporation IXTY1R4N120P Datasheet HTML 3Page - IXYS Corporation IXTY1R4N120P Datasheet HTML 4Page - IXYS Corporation IXTY1R4N120P Datasheet HTML 5Page - IXYS Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 5 page
background image
© 2017 IXYS CORPORATION, All Rights Reserved
IXYS REF: T_3N60P(2J) 6-20-17-A
TO-220 Outline
1 - Gate
2,4 - Drain
3 - Source
E1
E
A
D1
D
Q
L1
oP
H1
A1
L
A2
D2
e
c
e1
e1
3X b2
e
3X b
EJECTOR
PIN
TO-252 AA Outline
1 - Gate
2,4 - Drain
3 - Source
L1
b2
e1
L4
E
A
c2
H
A1
A2
L2
L
A
e
c
0
e1
e1
e1
e1
e1
OPTIONAL
5.55MIN
1.25MIN
6.50MIN
2.28
6.40
BOTTOM
VIEW
2.85MIN
LAND PATTERN RECOMMENDATION
4
1
2
3
4
L3
b3
TO-263 Outline
1 - Gate
2,4 - Drain
3 - Source
C2
A
H
1
b
D
E
D1
E1
b2
L2
L1
2
3
4
L3
A2
A1
e
c
e
0

0.43 [11.0]
0.66 [16.6]
0.06 [1.6]
0.10 [2.5]
0.20 [5.0]
0.34 [8.7]
0.12 [3.0]
IXTY1R4N120PHV
IXTA1R4N120P
IXTY1R4N120P
IXTP1R4N120P
1 - Gate
2 - Source
3 - Drain
TO-252HV Outline



Html Pages

1 2 3 4 5