| データシートサーチシステム |
|
LAL296 データシート(PDF) 2 Page - OSRAM GmbH |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
LAL296 データシート(HTML) 2 Page - OSRAM GmbH |
|
2 / 20 page ![]() 2012-10-01 2 Version 1.0 (Replacement in due course) LA L296 Ordering Information Bestellinformation Type Luminous Intensity 1) page 19 Ordering Code Typ Lichtstärke 1) Seite 19 Bestellnummer IF = 20 mA IV [mcd] LA L296-P2R1-1 56 ... 140 Q65110A3236 LA L296-Q2R2-1 90 ... 180 Q65110A3237 LA L296-P1R2 45 ... 180 Q65110A3235 Note: The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page for explanation). Only one group will be shipped on each packing unit (there will be no mixing of two groups on each packing unit). E. g. LA L296-P1R2 means that only one group P1, P2, Q1, Q2, R1, R2 will be shippable for any packing unit. In order to ensure availability, single brightness groups will not be orderable. Anm.: Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen Helligkeitsgruppen (siehe Seite für nähere Informationen). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Verpackungseinheit geliefert. Z. B. LA L296-P1R2 bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit nur eine der Helligkeitsgruppen P1, P2, Q1, Q2, R1, R2 enhalten ist. Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Helligkeitsgruppen nicht bestellt werden. |