| データシートサーチシステム |
|
LEAP3W01 データシート(PDF) 12 Page - OSRAM GmbH |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
LEAP3W01 データシート(HTML) 12 Page - OSRAM GmbH |
|
12 / 20 page ![]() 2016-06-06 12 Version 1.0 LE A P3W 01 Package Outline 7) page 19 Maßzeichnung 7) Seite 19 Approximate Weight: 5.0 g Gewicht: 5.0 g Corrosion robustness: Test conditions: 40 °C / 90 % rh / 15 ppm H2S / 336 h = Stricter than IEC 60068-2-43 (H2S) [25°C / 75 % rh / 10 ppm H2S / 21 days] = Regarding relevant gas (H2S) stricter than EN 60068-2-60 (method 4) [25 °C / 75 % rh / 200 ppb SO2, 200 ppb NO2,10 ppb Cl2 / 21 days] Korrosionsfestigkeit: Test Kondition: 40°C / 90 % rh / 15 ppm H2S / 336 h = Besser als IEC 60068-2-43 (H2S) [25°C / 75 % rh / 10 ppm H2S / 21 Tage] = Bezogen auf das Gas (H2S) besser als EN 60068-2-60 (method 4) [25°C / 75 % rh / 200ppb SO2, 200ppb NO2,10ppb Cl2 / 21 Tage] Note: Package not suitable for any kind of wet cleaning or ultrasonic cleaning. Anm.: Das Gehäuse ist für alle Arten einer nasschemischen Reinigung oder Ultraschallreinigung nicht geeignet. |