データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

CS データシート(PDF) 1 Page - ASM GmbH

部品番号 CS
部品情報  nfrarot-Temperatur-Messger채te
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  ASM-SENSOR [ASM GmbH]
ホームページ  http://www.asm-sensor.com
Logo ASM-SENSOR - ASM GmbH

CS データシート(HTML) 1 Page - ASM GmbH

  CS Datasheet HTML 1Page - ASM GmbH CS Datasheet HTML 2Page - ASM GmbH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
ASM GmbH
DAT-CS/CS-HT-03/2014
1
Tel.: 08123/986-0 Fax: 08123/986-500 www.asm-sensor.de
Berührungslose kompakte Temperatursensoren
für rauhe Umgebungsbedingungen
• Temperaturmessbereich:
CS-Serie: -40°C bis 500°C
CS-HT-Serie: 0 bis 1000°C
• Analogausgang: 4 ... 20 mA
Kontakt-Ausgang: 2 x Photo MOS FET
• Schutzart IP69K
• Große 7-stellige Digitalanzeige
• Einfache Temperatureinstellung
CS- / CS-HT-Serie
Infrarot-Temperatur-Messgeräte
Technische Daten
Modelltyp
CS-30TAC-HT
CS-40TAC-HT
CS-30TAC
CS-40TAC
Messbereich/Temperaturbereich
0°C bis 1000°C
-40°C bis 500°C
Messfleck
Ø30/500 mm (22:1)
Ø40/500 mm (15:1)
Ø30/500 mm (22:1)
Ø40/500 mm (15:1)
Sensorelement/Spektralbereich
Thermosäule / 8 bis 14 µm
Messunsicherheit
±1% v. Messwert oder ±2°C
-40°C bis 0°C: ±3°C
1°C bis 500°C: ±1% v. Messwert oder ±2°C
Wiederholgenauigkeit
±0,5% v. Messwert oder ±0,5°C
Emissionsfaktoreinstellung (ε)
0,1 bis 1,2
Auflösung der Anzeige
1°C
Ansprechzeit
150 ms / 90%
Ausgänge
Analogausgang: 4 ... 20 mA (Auflösung: 0,5°C); Genauigkeit: ±0,5% oder ±1%
Aktualisierung: 10 ms, maximale Belastung: 250Ω, Impedanz: 100Ω
Kontakt-Ausgang: Photo MOS FET x 2 (c-Kontakt x 2), 500 mA/600VDC
Schnittstelle
Digitalausgang
Eingangssignale
Synchrontrigger / Wellentrigger / 4 Speicherplätze (Parameter)
Anzeige
7-stellige LED-Anzeige
Spannungsversorgung
12 bis 24 VDC ±10%
Stromaufnahme
500 mA (normal) / weniger als 150 mA (ECO-Modus)
Umgebungstemperatur
0 ... 180°C (Sensorkopf)
0 ... 100°C (Sensorkopf)
Relative Feuchte
35 bis 85% rel. Feuchte, nicht kondensierend
Schutzart
IP69K (Sensorkopf) / IP40 (Verstärker)
Vibrationsfestigkeit
10 bis 55 Hz, Amplitude 1,5 mm, je 2 Stunden in jeder Achsenlage
Material
Edelstahl (Sensorkopf) / ABS (Verstärker)
Kabellänge
3 m
Montage
Schaltschrank / DIN-Schienen
Abmessungen
M12 (Ø14) x 34 mm (Sensorkopf) / 35 x 52 x 38,5 mm (Verstärker)
Gewicht
100 g (Sensorkopf) / 150 g (Verstärker)


同様の説明 - CS

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
ASM GmbH
IRC-PC21 ASM-SENSOR-IRC-PC21 Datasheet
308Kb / 2P
Infrarot-Temperatur-Messgerat
IRC-PB ASM-SENSOR-IRC-PB Datasheet
361Kb / 3P
Infrarot-Temperatur-Messger채te
IRC-PC ASM-SENSOR-IRC-PC Datasheet
699Kb / 2P
nfrarot-Temperatur-Messger채t
IRC-PE ASM-SENSOR-IRC-PE Datasheet
316Kb / 2P
Infrarot-Temperatur-Messger채t
IRC-PU2.2 ASM-SENSOR-IRC-PU2.2 Datasheet
294Kb / 2P
Infrarot-Temperatur-Messger채te
PM-MA-301-CT-BRT ASM-SENSOR-PM-MA-301-CT-BRT Datasheet
483Kb / 4P
Miniatur-Infrarot-Temperatur-Messger채t
BA ASM-SENSOR-BA Datasheet
695Kb / 2P
Infrarot-Temperatur-Messger채te
BF-30-I-A ASM-SENSOR-BF-30-I-A Datasheet
264Kb / 1P
Infrarot-Temperatur-Messger채te
More results


Html Pages

1 2


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com