| データシートサーチシステム |
|
LACPDP データシート(PDF) 5 Page - OSRAM GmbH |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
LACPDP データシート(HTML) 5 Page - OSRAM GmbH |
|
5 / 20 page ![]() Released LA CPDP, LR CPDP, LY CPDP 2011-03-21 5 Wellenlängengruppen (Dominantwellenlänge) 3) Seite 20 Wavelength Groups (Dominant Wavelength) 3) page 20) Gruppe Group amber amber gelb yellow Einheit Unit min. max. min. max. 2 612 616 nm 3 616 620 583 586 nm 4 620 624 586 589 nm 5 589 592 nm 6 592 595 nm Helligkeits-Gruppierungsschema Brightness Groups Helligkeitsgruppe Brightness Group Lichtstrom 1) Seite 20 Luminous Flux 1) page 20 Φ V (lm) Lichtstärke 2) Seite 20 Luminous Intensity 2) page 20 I V (cd) HZ JX JY JZ KX 39.0 ... 45.0 45.0 ... 52.0 52.0 ... 61.0 61.0 ... 71.0 71.0 ... 82.0 9.6 (typ.) 11.1 (typ.) 12.9 (typ.) 15.1 (typ.) 17.5 (typ.) Anm.: Die Standardlieferform von Serientypen beinhaltet eine Familiengruppe. Diese besteht aus nur wenigen Helligkeitsgruppen. Einzelne Helligkeitsgruppen sind nicht bestellbar. Note: The standard shipping format for serial types includes a family group of only a few individual brightness groups. Individual brightness groups cannot be ordered. Gruppenbezeichnung auf Etikett Group Name on Label Beispiel: JX-2 Example: JX-2 Helligkeitsgruppe Brightness Group Wellenlänge Wavelength JX 2 Anm.: In einer Verpackungseinheit / Gurt ist immer nur eine Helligkeitsgruppe enthalten. Note: No packing unit / tape ever contains more than one brightness group. |