| データシートサーチシステム |
|
LAW5AP データシート(PDF) 5 Page - OSRAM GmbH |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
LAW5AP データシート(HTML) 5 Page - OSRAM GmbH |
|
5 / 15 page ![]() LR W5AP, LA W5AP, LY W5AP 2009-12-07 5 Wellenlängengruppen (Dominantwellenlänge) 3) Seite 15 Wavelength Groups (Dominant Wavelength) 3) page 15) Gruppe Group amber amber gelb yellow Einheit Unit min. max. min. max. 2 612 616 nm 3 616 620 583 586 nm 4 620 624 586 589 nm 5 589 592 nm 6 592 595 nm Helligkeits-Gruppierungsschema Brightness Groups Helligkeitsgruppe Brightness Group Lichtstrom 1) Seite 15 Luminous Flux 1) page 15 Φ V (lm) Lichtstärke 2) Seite 15 Luminous Intensity 2) page 15 IV (cd) KY KZ LX LY LZ MX MY 82.0 … 97.0 97.0 … 112.0 112.0 … 130.0 130.0 … 150.0 150.0 … 180.0 180.0 … 210.0 210.0 … 240.0 26.0 (typ.) 30.3 (typ.) 35.1 (typ.) 40.6 (typ.) 47.8 (typ.) 56.5 (typ.) 65.2 (typ.) Anm.: Die Standardlieferform von Serientypen beinhaltet eine Familiengruppe. Diese besteht aus 5 Helligkeitsgruppen. Einzelne Helligkeitsgruppen sind nicht bestellbar. Note: The standard shipping format for serial types includes a family group of 5 individual brightness groups. Individual brightness groups cannot be ordered. Gruppenbezeichnung auf Etikett Group Name on Label Beispiel: LX-3 Example: LX-3 Helligkeitsgruppe Brightness Group Wellenlänge Wavelength LX 3 Anm.: In einer Verpackungseinheit / Gurt ist immer nur eine Gruppen für jede Selektion enthalten. Note: No packing unit / tape ever contains more than one group for each selection. |