データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

LWTTSD データシート(PDF) 2 Page - OSRAM GmbH

部品番号 LWTTSD
部品情報  white PLCC-2 package, colored diffused silicone resin
PDF  24 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  OSRAM [OSRAM GmbH]
ホームページ  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LWTTSD データシート(HTML) 2 Page - OSRAM GmbH

  LWTTSD Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LWTTSD Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LWTTSD Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LWTTSD Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LWTTSD Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LWTTSD Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LWTTSD Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LWTTSD Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LWTTSD Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 24 page
background image
2015-04-30
2
Version 2.2
LW TTSD
Ordering Information
Bestellinformation
Type:
Luminous Intensity 1) page 23
Ordering Code
Typ:
Lichtstärke 1) Seite 23
Bestellnummer
I
F = 20 mA
I
V [mcd]
LW TTSD-U1V1-JKPL-1
450 ... 900
Q65111A0300
LW TTSD-U2V2-JKPL-1
560 ... 1120
Q65111A0301
LW TTSD-T2U2-FKKL-1
355 ... 710
Q65111A4888
Note:
The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 5). Only one group will
be shipped on each packing unit (there will be no mixing of two groups on each packing unit). E. g. LW TTSD-U2V2-JKPL-1 means
that only one group U2, V1, V2 will be shippable for any packing unit.
In a similar manner for colors where color chromaticity coordinate groups are measured and binned, single groups will be shipped on
any one packing unit. LW TTSD-U2V2-JKPL-1 means that the device will be shipped within the specified limits.
In a similar manner for colors where forward voltage groups are measured and binned, single forward voltage groups will be shipped
on any packing unit. E. g. LW TTSD-U2V2-JKPL-1 means that only one forward voltage group 3,4,5,6 will be shippable.
Anm.:
Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen Helligkeitsgruppen
(siehe Seite 5). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Verpackungseinheit geliefert. Z. B. LW TTSD-U2V2-JKPL-1 bedeutet,
dass in einer Verpackungseinheit nur eine der Helligkeitsgruppen U2, V1, V2 enhalten ist.
Gleiches gilt für die Farben, bei denen Farbortgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Verpackungseinheit wird nur eine
Farbortgruppe geliefert. Z.B. LW TTSD-U2V2-JKPL-1 bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit nur eine der Farbortgruppen
enthalten ist. LW TTSD-U2V2-JKPL-1 bedeutet, dass das Bauteil innerhalb der spezifizierten Grenzen geliefert wird.
Gleiches gilt für die LEDs, bei denen die Durchlassspannungsgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Verpackungseinheit
wird
nur
eine
Durchlassspannungsgruppe
geliefert.
Z.
B.
LW
TTSD-U2V2-JKPL-1
bedeutet,
dass
nach
Durchlassspannungsgruppen gruppiert wird. In einer Verpackungseinheit ist nur eine der Durchlassspannungsgruppen 3,4,5,6
enthalten (siehe Seite 5).



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24