| データシートサーチシステム |
|
LAVH9F データシート(PDF) 5 Page - OSRAM GmbH |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
LAVH9F データシート(HTML) 5 Page - OSRAM GmbH |
|
5 / 21 page ![]() Version 1.2 LA VH9F 2013-07-18 5 Brightness Groups Helligkeitsgruppen Dominant Wavelength Groups 3) page 20 Dominant Wellenlängengruppen 3) Seite 20 Group Luminous Intensity 1) page 20 Luminous Intensity 1) page 20 Luminous Flux 7) page 20 Gruppe Lichtstärke 1)Seite 20 Lichtstärke 1) Seite 20 Lichtstrom 7) Seite 20 (min.) Iv [mcd] (max.) Iv [mcd] (typ.) V [mlm] Q1 71 90 240 Q2 90 112 300 R1 112 140 380 R2 140 180 480 Note: The standard shipping format for serial types includes either a lower family group, an upper family group or a grouping of all individual brightness groups of only a few brightness groups. Individual brightness groups cannot be ordered. Anm.: Die Standardlieferform von Serientypen beinhaltet entweder eine untere Familiengruppe, eine obere Familiengruppe oder eine Sammelgruppe, die aus nur wenigen Helligkeitsgruppen besteht. Einzelne Helligkeitsgruppen sind nicht bestellbar. Group amber Gruppe (min.) dom [nm] (max.) dom [nm] 2 612 616 3 616 620 4 620 624 Note: No packing unit / tape ever contains more than one color group for each selection. Anm.: In einer Verpackungseinheit / Gurt ist immer nur eine Gruppe für jede Farbe enthalten. |