| データシートサーチシステム |
|
LCWCQDP.EC データシート(PDF) 2 Page - OSRAM GmbH |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
LCWCQDP.EC データシート(HTML) 2 Page - OSRAM GmbH |
|
2 / 29 page ![]() 2012-10-29 2 Version 1.0 LCW CQDP.EC Ordering Information Bestellinformation Type Color Temperature Luminous Flux 1) page 26 Ordering Code Typ Farbtemperatur Lichtstrom 1) Seite 26 Bestellnummer IF = 350 mA [K] ΦV [lm] LCW CQDP.EC-KTLP-5H7I-1 5000 97 ... 121 Q65111A1513 LCW CQDP.EC-KSKU-5H7I-1 5000 89.2 ... 112 Q65111A1508 LCW CQDP.EC-KTLP-5J7K-1 4500 97 ... 121 Q65111A1514 LCW CQDP.EC-KSKU-5J7K-1 4500 89.2 ... 112 Q65111A1509 LCW CQDP.EC-KTLP-5L7N-1 4000 97 ... 121 Q65111A3398 LCW CQDP.EC-KSKU-5L7N-1 4000 89.2 ... 112 Q65111A1510 LCW CQDP.EC-KTLP-5O8Q-1 3500 97 ... 121 in preparation LCW CQDP.EC-KSKU-5O8Q-1 3500 89.2 ... 112 Q65111A1511 LCW CQDP.EC-KSKU-5R8T-1 3000 89.2 ... 112 Q65111A1512 LCW CQDP.EC-KRKT-5R8T-1 3000 82 ... 104.2 Q65111A1506 LCW CQDP.EC-KSKU-5U8X-1 2700 89.2 ... 112 in preparation LCW CQDP.EC-KRKT-5U8X-1 2700 82 ... 104.2 Q65111A1507 Note: The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 5). Only one group will be shipped on each packing unit (there will be no mixing of two groups on each packing unit). E. g. LCW CQDP.EC-KTLP-5J7K-1 means that only one group KT, KU, LP will be shippable for any packing unit. In order to ensure availability, single brightness groups will not be orderable. In a similar manner for colors where color chromaticity coordinate groups are measured and binned, single groups will be shipped on any one packing unit. LCW CQDP.EC-KTLP-5J7K-1 means that the device will be shipped within the specified limits. In order to ensure availability, single color chromaticity groups groups will not be orderable (see page 7). In a similar manner for colors where forward voltage groups are measured and binned, single forward voltage groups will be shipped on any packing unit. E. g. LCW CQDP.EC-KTLP-5J7K-1 means that only one forward voltage group 3,4,5 will be shippable. In order to ensure availability, single forward voltage groups will not be orderable (see page 5). Anm.: Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen Helligkeitsgruppen (siehe Seite 5). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Verpackungseinheit geliefert. Z. B. LCW CQDP.EC-KTLP-5J7K-1 bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit nur eine der Helligkeitsgruppen KT, KU, LP enhalten ist. Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Helligkeitsgruppen nicht bestellt werden. Gleiches gilt für die Farben, bei denen Farbortgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Verpackungseinheit wird nur eine Farbortgruppe geliefert. Z.B. LCW CQDP.EC-KTLP-5J7K-1 bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit nur eine der Farbortgruppen enthalten ist (siehe Seite 7). LCW CQDP.EC-KTLP-5J7K-1 bedeutet, dass das Bauteil innerhalb der spezifizierten Grenzen geliefert wird. Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Farbortgruppen nicht bestellt werden. Gleiches gilt für die LEDs, bei denen die Durchlassspannungsgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Verpackungseinheit wird nur eine Durchlassspannungsgruppe geliefert. Z. B. LCW CQDP.EC-KTLP-5J7K-1 bedeutet, dass nach Durchlassspannungsgruppen gruppiert wird. In einer Verpackungseinheit ist nur eine der Durchlassspannungsgruppen 3,4,5 enthalten (siehe Seite 5). Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Durchlassspannungsgruppen nicht direkt bestellt werden. |