データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

LCWCRDP.PC データシート(PDF) 6 Page - OSRAM GmbH

部品番号 LCWCRDP.PC
部品情報  SMT ceramic package with silicone resin and silicone lens
PDF  29 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  OSRAM [OSRAM GmbH]
ホームページ  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LCWCRDP.PC データシート(HTML) 6 Page - OSRAM GmbH

Back Button LCWCRDP.PC Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LCWCRDP.PC Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LCWCRDP.PC Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LCWCRDP.PC Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LCWCRDP.PC Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LCWCRDP.PC Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LCWCRDP.PC Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LCWCRDP.PC Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH LCWCRDP.PC Datasheet HTML 10Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 29 page
background image
2014-01-10
6
Version 2.0
LCW CRDP.PC
Brightness Groups
Helligkeitsgruppen
Forward Voltage Groups 3) page 27
Durchlassspannungsgruppen 3)Seite 27
Group
Luminous Flux
1) page 27
Luminous Flux
1) page 27
Luminous Intensity
6) page 27
Gruppe
Lichtstrom 1)Seite 27
Lichtstrom 1) Seite 27
Lichtstärke 6) Seite 27
(min.) V [lm]
(max.) V [lm]
(typ.) IV [cd]
LP
112
121
27
LQ
121
130
29
LR
130
140
31
LS
140
150
33
LT
150
164
36
Note: The standard shipping format for serial types includes either a lower family group, an upper family group or
a grouping of all individual brightness groups of only a few brightness groups. Individual brightness groups
cannot be ordered.
Anm.: Die Standardlieferform von Serientypen beinhaltet entweder eine untere Familiengruppe, eine obere
Familiengruppe oder eine Sammelgruppe, die aus nur wenigen Helligkeitsgruppen besteht. Einzelne
Helligkeitsgruppen sind nicht bestellbar.
Group
Gruppe
(min.) VF [V] (max.) VF [V]
L1
2.80
2.90
L2
2.90
3.00
M1
3.00
3.10
MX
3.10
3.25



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29