| データシートサーチシステム |
|
LOM47K データシート(PDF) 5 Page - OSRAM GmbH |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
LOM47K データシート(HTML) 5 Page - OSRAM GmbH |
|
5 / 19 page ![]() Version 1.0 (not for new design) LO M47K 2013-06-21 5 Brightness Groups Helligkeitsgruppen Dominant Wavelength Groups 3) page 18 Dominant Wellenlängengruppen 3) Seite 18 Group Luminous Intensity 1) page 18 Luminous Intensity 1) page 18 Luminous Flux 7) page 18 Gruppe Lichtstärke 1)Seite 18 Lichtstärke 1) Seite 18 Lichtstrom 7) Seite 18 (min.) Iv [mcd] (max.) Iv [mcd] (typ.) ΦV [mlm] J2 5.6 7.1 19 K1 7.1 9 24 K2 9 11.2 30 L1 11.2 14 38 L2 14 18 48 M1 18 22.4 61 Note: The standard shipping format for serial types includes either a lower family group, an upper family group or a grouping of all individual brightness groups of only a few brightness groups. Individual brightness groups cannot be ordered. Anm.: Die Standardlieferform von Serientypen beinhaltet entweder eine untere Familiengruppe, eine obere Familiengruppe oder eine Sammelgruppe, die aus nur wenigen Helligkeitsgruppen besteht. Einzelne Helligkeitsgruppen sind nicht bestellbar. Group orange Gruppe (min.) λdom [nm] (max.) λdom [nm] 2 600 603 3 603 606 4 606 609 Note: No packing unit / tape ever contains more than one color group for each selection. Anm.: In einer Verpackungseinheit / Gurt ist immer nur eine Gruppe für jede Farbe enthalten. |