| データシートサーチシステム |
|
ADL5604ACPZ-R7 データシート(PDF) 6 Page - Analog Devices |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
ADL5604ACPZ-R7 データシート(HTML) 6 Page - Analog Devices |
|
6 / 23 page ![]() ADL5604 Data Sheet Rev. C | Page 6 of 23 Frequency (MHz) S11 S21 S12 S22 Magnitude (dB) Angle (°) Magnitude (dB) Angle (°) Magnitude (dB) Angle (°) Magnitude (dB) Angle (°) 2450 −0.90 144.1 2.37 29.7 −35.34 −29.8 −2.91 140.8 2500 −0.92 143.2 2.35 27.8 −35.21 −31.0 −3.03 139.7 2550 −0.94 142.4 2.33 26.0 −35.08 −32.5 −3.15 138.7 2600 −0.96 141.6 2.32 24.0 −34.96 −34.0 −3.26 137.7 2650 −0.99 140.8 2.32 22.1 −34.83 −35.5 −3.38 136.7 2700 −1.01 139.9 2.32 20.1 −34.71 −37.2 −3.52 135.6 2750 −1.04 139.1 2.33 18.0 −34.58 −38.8 −3.66 134.4 2800 −1.07 138.3 2.34 15.9 −34.45 −40.5 −3.81 133.3 2850 −1.10 137.4 2.36 13.9 −34.31 −42.2 −3.99 132.3 2900 −1.13 136.6 2.37 11.7 −34.18 −44.1 −4.16 131.1 2950 −1.16 135.7 2.39 9.5 −34.05 −45.9 −4.34 130.1 3000 −1.19 134.9 2.42 7.3 −33.94 −47.9 −4.54 129.0 3050 −1.22 134.1 2.45 5.1 −33.81 −49.9 −4.75 127.9 3100 −1.25 133.2 2.48 2.8 −33.69 −51.9 −4.96 126.9 3150 −1.29 132.4 2.52 0.4 −33.55 −54.0 −5.20 125.8 3200 −1.32 131.5 2.55 −2.0 −33.44 −56.3 −5.45 124.8 3250 −1.36 130.7 2.59 −4.4 −33.32 −58.5 −5.71 123.8 3300 −1.40 129.8 2.63 −6.9 −33.21 −60.8 −5.99 122.7 3350 −1.44 129.0 2.67 −9.4 −33.10 −63.2 −6.29 121.8 3400 −1.47 128.1 2.72 −12.0 −32.98 −65.6 −6.62 120.9 3450 −1.51 127.3 2.76 −14.7 −32.86 −68.0 −6.96 120.0 3500 −1.55 126.4 2.80 −17.3 −32.73 −70.7 −7.31 119.4 3550 −1.59 125.6 2.84 −20.0 −32.61 −73.3 −7.71 118.8 3600 −1.63 124.8 2.89 −22.7 −32.51 −76.1 −8.12 118.2 3650 −1.67 124.0 2.93 −25.5 −32.39 −79.0 −8.57 117.7 3700 −1.71 123.2 2.97 −28.4 −32.28 −82.0 −9.02 117.5 3750 −1.75 122.3 3.01 −31.2 −32.18 −85.1 −9.54 117.6 3800 −1.79 121.5 3.05 −34.1 −32.10 −88.3 −10.09 117.7 3850 −1.82 120.7 3.09 −37.1 −32.02 −91.5 −10.63 118.4 3900 −1.84 119.9 3.13 −40.0 −31.94 −94.8 −11.24 119.5 3950 −1.86 119.1 3.17 −43.0 −31.85 −98.2 −11.86 120.9 4000 −1.88 118.3 3.22 −46.1 −31.79 −101.7 −12.48 123.2 1 VCC1 is the supply to the ADL5604 through the RFOUT pins. |