| データシートサーチシステム |
|
GA-CS8PM1.23 データシート(PDF) 2 Page - OSRAM GmbH |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
GA-CS8PM1.23 データシート(HTML) 2 Page - OSRAM GmbH |
|
2 / 22 page ![]() 2017-10-27 2 Version 1.3 GA CS8PM1.23 Note: The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 5). Only one group will In a similar manner for colors where wavelength groups are measured and binned, single wavelength groups will be shipped on any Anm.: Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen Helligkeitsgruppen Gleiches gilt für die Farben, bei denen Wellenlängengruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Verpackungseinheit wird nur eine spezifizierten Grenzen geliefert wird. Ordering Information Bestellinformation 1) page 21 Ordering Code 1) Seite 21 Bestellnummer I F = 350 mA ΦV [lm] Typ: Lichtstrom Type: Luminous Flux GA CS8PM1.23 -KQKS-W3 76.3 ... 97 Q65112A4817 be shipped on each packing unit (there will be no mixing of two groups on each packing unit). E. g. GA CS8PM1.23-KQKS-W3 means that only one group KQ, KR, KS will be shippable for any packing unit. one packing unit. E. g. GA CS8PM1.23-KQKS-W3 means that only one wavelength group 2,3,W will be shippable. GA CS8PM1.23-KQKS-W3 means that the device will be shipped within the specified limits as stated on page 5. (siehe Seite 5). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Verpackungseinheit geliefert. Z. B. GA CS8PM1.23-KQKS-W3 bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit nur eine der Helligkeitsgruppen KQ, KR, KS enhalten ist. Wellenlängengruppe geliefert. Z. B. GA CS8PM1.23-KQKS-W3 bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit nur eine der Wellenlängengruppen 2,3,W enthalten ist (siehe Seite 5). GA CS8PM1.23-KQKS-W3 bedeutet, dass das Bauteil innerhalb der |