データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

GA-CSHPM1.23 データシート(PDF) 2 Page - OSRAM GmbH

部品番号 GA-CSHPM1.23
部品情報  SMT ceramic package with silicone resin and silicone lens
PDF  22 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  OSRAM [OSRAM GmbH]
ホームページ  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

GA-CSHPM1.23 データシート(HTML) 2 Page - OSRAM GmbH

  GA-CSHPM1.23 Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH GA-CSHPM1.23 Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH GA-CSHPM1.23 Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH GA-CSHPM1.23 Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH GA-CSHPM1.23 Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH GA-CSHPM1.23 Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH GA-CSHPM1.23 Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH GA-CSHPM1.23 Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH GA-CSHPM1.23 Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 22 page
background image
2017-10-27
2
Version 1.2
GA CSHPM1.23
Note:
The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 5). Only one group will
be shipped on each packing unit (there will be no mixing of two groups on each packing unit). E. g. GA CSHPM1.23-KSKU-W3 means
that only one group KS, KT, KU will be shippable for any packing unit.
In a similar manner for colors where wavelength groups are measured and binned, single wavelength groups will be shipped on any
one packing unit. E. g. GA CSHPM1.23-KSKU-W3 means that only one wavelength group 2,3,W will be shippable. GA
CSHPM1.23-KSKU-W3 means that the device will be shipped within the specified limits as stated on page 5.
Anm.:
Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen Helligkeitsgruppen
(siehe Seite 5). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Verpackungseinheit geliefert. Z. B. GA CSHPM1.23-KSKU-W3
bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit nur eine der Helligkeitsgruppen KS, KT, KU enhalten ist.
Gleiches gilt für die Farben, bei denen Wellenlängengruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Verpackungseinheit wird nur eine
Wellenlängengruppe geliefert. Z. B. GA CSHPM1.23-KSKU-W3 bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit nur eine der
Wellenlängengruppen 2,3,W enthalten ist (siehe Seite 5). GA CSHPM1.23-KSKU-W3 bedeutet, dass das Bauteil innerhalb der
spezifizierten Grenzen geliefert wird.
Ordering Information
Bestellinformation
1) page 21
Ordering Code
1) Seite 21
Bestellnummer
I
F = 350 mA
ΦV [lm]
Typ:
Lichtstrom
Type:
Luminous Flux
GA CSHPM1.23-KSKU-W3
89.2 ... 112
Q65112A2496



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22