| データシートサーチシステム |
|
AT24C01ASC データシート(PDF) 12 Page - ATMEL Corporation |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
AT24C01ASC データシート(HTML) 12 Page - ATMEL Corporation |
|
12 / 14 page ![]() 12 AT24C01ASC/02SC/04SC/08SC/16SC 1610B–SEEPR–04/04 Note: 1. Formal drawings may be obtained from an Atmel sales office. Package Type (1) Description M2 – P Module M2 ISO 7816 Smart Card Module with Atmel Logo M2 – E Module M2 ISO 7816 Smart Card Module M3 – G Module M3 ISO 7816 Smart Card Module M3 – H Module M3 ISO 7816 Smart Card Module with Atmel Logo |