データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

CS19-08HO1 データシート(PDF) 2 Page - IXYS Corporation

部品番号 CS19-08HO1
部品情報  Phase Control Thyristors
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  IXYS [IXYS Corporation]
ホームページ  http://www.ixys.com
Logo IXYS - IXYS Corporation

CS19-08HO1 データシート(HTML) 2 Page - IXYS Corporation

  CS19-08HO1 Datasheet HTML 1Page - IXYS Corporation CS19-08HO1 Datasheet HTML 2Page - IXYS Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
© 2000 IXYS All rights reserved
2 - 2
CS 19
Symbol
Test Conditions
Characteristic Values
I
R, ID
T
VJ = TVJM; VR = VRRM; VD = VDRM
≤
5mA
V
T
I
T
= 20 A; T
VJ = 25°C
≤
1.6
V
V
T0
For power-loss calculations only (T
VJ = 125°C)
0.85
V
r
T
27
m
Ω
V
GT
V
D = 6 V;
T
VJ = 25°C
≤
1.5
V
T
VJ = -40°C
≤
2.5
V
I
GT
V
D = 6 V;
T
VJ = 25°C
≤
28
mA
T
VJ = -40°C
≤
50
mA
V
GD
T
VJ = TVJM;VD = 2/3 VDRM
≤
0.2
V
I
GD
≤
3mA
I
L
T
VJ = 25°C; tP = 10 µs
≤
75
mA
I
G = 0.1 A; diG/dt = 0.1 A/µs
I
H
T
VJ = 25°C; VD = 6 V; RGK = ∞
≤
50
mA
t
gd
T
VJ = 25°C; VD = 1/2 VDRM
≤
2
µs
I
G = 0.1 A; diG/dt = 0.1 A/µs
R
thJC
DC current
1.0
K/W
R
thCK
DC current
typ 0.25
K/W
a
Max. acceleration, 50 Hz
50
m/s2
Dimensions in mm (1 mm = 0.0394")
Dim.
Millimeter
Inches
Min.
Max.
Min.
Max.
A
4.06
4.83
.160
.190
A1
2.03
2.79
.080
.110
b
0.51
0.99
.020
.039
b2
1.14
1.40
.045
.055
c
0.46
0.74
.018
.029
c2
1.14
1.40
.045
.055
D
8.64
9.65
.340
.380
D1
7.11
8.13
.280
.320
E
9.65
10.29
.380
.405
E1
6.86
8.13
.270
.320
e
2.54
BSC
.100
BSC
L
14.61
15.88
.575
.625
L1
2.29
2.79
.090
.110
L2
1.02
1.40
.040
.055
L3
1.27
1.78
.050
.070
L4
0
0.38
0
.015
R
0.46
0.74
.018
.029
Dim.
Millimeter
Inches
Min.
Max.
Min.
Max.
A
12.70
13.97
0.500
0.550
B
14.73
16.00
0.580
0.630
C
9.91
10.66
0.390
0.420
D
3.54
4.08
0.139
0.161
E
5.85
6.85
0.230
0.270
F
2.54
3.18
0.100
0.125
G
1.15
1.65
0.045
0.065
H
2.79
5.84
0.110
0.230
J
0.64
1.01
0.025
0.040
K
2.54
BSC
0.100
BSC
M
4.32
4.82
0.170
0.190
N
1.14
1.39
0.045
0.055
Q
0.35
0.56
0.014
0.022
R
2.29
2.79
0.090
0.110
TO 263 AA
TO 220 AB



Html Pages

1 2