| データシートサーチシステム |
|
LE-BA-Q6WM データシート(PDF) 5 Page - OSRAM GmbH |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
LE-BA-Q6WM データシート(HTML) 5 Page - OSRAM GmbH |
|
5 / 18 page ![]() Version 3.2 LE BA Q6WM 2015-03-03 5 Helligkeits-Gruppierungsschema Brightness Groups Emissionsfarbe Color of Emission Helligkeitsgruppe Brightness Group Lichtstrom 1) Seite 18 Luminous Flux 1) page 18 Φ V (lm) Strahlfluss 1) Seite 18 Radiant Flux 1) page 18 Φ e (mW) blue 1T 2T T3 3T 4T 280 ... 315 315 ... 355 332 ... 355 355 ... 400 400 ... 450 amber HY HZ HU JX JY 33 ... 39 39 ... 45 43 ... 45 45 ... 52 52 ... 61 Anm.: Die Standardlieferform von Serientypen beinhaltet eine Familiengruppe. Diese besteht aus wenigen Helligkeitsgruppen. Einzelne Helligkeitsgruppen sind nicht bestellbar. Note: The standard shipping format for serial types includes a family group of only a few individual brightness groups. Individual brightness groups cannot be ordered. Wellenlängengruppen (Dominantwellenlänge) 3) Seite 18 Wavelength Groups (Dominant Wavelength) 3) page 18 Gruppe Group blue amber Einheit Unit min. max. min. max. 2 610 616 nm 3 616 622 nm C 454 458 nm D 458 462 nm E 462 466 nm Gruppenbezeichnung auf Etikett Group Name on Label Beispiel: 1T-C+HZ-2 Example: 1T-C+HZ-2 Helligkeitsgruppe Brightness Group Wellenlänge Wavelength Helligkeitsgruppe Brightness Group Wellenlänge Wavelength blue amber 1T C HZ 2 Anm.: In einer Verpackungseinheit ist immer nur eine Gruppe für jede Selektion enthalten. Note: No packing unit ever contains more than one group for each selection. |