| データシートサーチシステム |
|
LT-CP7P データシート(PDF) 5 Page - OSRAM GmbH |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
LT-CP7P データシート(HTML) 5 Page - OSRAM GmbH |
|
5 / 19 page ![]() Released LT CP7P 2011-010-04 5 Wellenlängengruppen (Dominantwellenlänge) 3)Seite 15 Wavelength Groups (Dominant Wavelength) 3) page 15 Gruppe Group Welenlänge wavelength Einheit Unit min. max. 2 513 519 nm 3 519 525 nm 4 525 531 nm 5 531 537 nm 6 537 543 nm Helligkeits-Gruppierungsschema Brightness Groups Helligkeitsgruppe Brightness Group Lichtstrom 1) Seite 15 Luminous Flux 1) page 15 Φ V (mlm) Lichtstärke 2) Seite 15 Luminous Intensity 2) page 15 IV (mcd) JY JZ KX KY KZ 52.000… 61.000 61.000… 71.000 71.000… 82.000 82.000… 97.000 97.000… 112.000 31.600 (typ.) 28.300 (typ.) 35.300 (typ.) 44.500 (typ.) 56.300 (typ.) Anm.: Die Standardlieferform von Serientypen beinhaltet eine Familiengruppe. Diese besteht aus wenigen Helligkeitsgruppen. Einzelne Helligkeitshalbgruppen sind nicht bestellbar. Note: The standard shipping format for serial types includes a family group of only a few individual brightness half groups. Individual brightness groups cannot be ordered. Gruppenbezeichnung auf Etikett Group Name on Label Beispiel: JY-2 Example:JY-2 Helligkeitsgruppe Brightness Group Wellenlänge Wavelength JY 2 Anm.: In einer Verpackungseinheit / Gurt ist immer nur eine Gruppe für jede Selektion enthalten. Note: No packing unit / tape ever contains more than one group for each selection. |