| データシートサーチシステム |
|
KW-DPLS32.EC データシート(PDF) 11 Page - OSRAM GmbH |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
KW-DPLS32.EC データシート(HTML) 11 Page - OSRAM GmbH |
|
11 / 29 page ![]() Version 1.3 KW DPLS32.EC 2016-01-19 11 6H 0.3369 0.3451 8O 0.3970 0.3934 5W 0.4483 0.3919 0.3373 0.3534 0.3997 0.4015 0.4534 0.4011 0.3448 0.3515 0.4067 0.3982 0.4538 0.3931 0.3456 0.3601 0.4097 0.4065 0.4591 0.4025 7H 0.3373 0.3534 4P 0.3945 0.3648 6W 0.4534 0.4011 0.3376 0.3616 0.3975 0.3731 0.4585 0.4104 0.3456 0.3601 0.4027 0.3687 0.4591 0.4025 0.3464 0.3688 0.4061 0.3773 0.4644 0.4118 8H 0.3376 0.3616 5P 0.3975 0.3731 7W 0.4585 0.4104 0.3379 0.3698 0.4006 0.3815 0.4636 0.4197 0.3464 0.3688 0.4061 0.3773 0.4644 0.4118 0.3471 0.3775 0.4095 0.3858 0.4697 0.4211 4I 0.3433 0.3341 6P 0.4006 0.3815 8W 0.4636 0.4197 0.3441 0.3428 0.4036 0.3898 0.4688 0.4290 0.3503 0.3396 0.4095 0.3858 0.4697 0.4211 0.3515 0.3487 0.4130 0.3944 0.4750 0.4304 5I 0.3441 0.3428 7P 0.4036 0.3898 4X 0.4485 0.3838 0.3448 0.3515 0.4067 0.3982 0.4538 0.3850 0.3515 0.3487 0.4130 0.3944 0.4538 0.3931 0.3527 0.3578 0.4164 0.4029 0.4593 0.3944 6I 0.3448 0.3515 8P 0.4067 0.3982 5X 0.4538 0.3931 0.3456 0.3601 0.4097 0.4065 0.4591 0.4025 0.3527 0.3578 0.4164 0.4029 0.4593 0.3944 0.3539 0.3669 0.4198 0.4115 0.4648 0.4038 7I 0.3456 0.3601 4Q 0.4027 0.3687 6X 0.4591 0.4025 0.3464 0.3688 0.4061 0.3773 0.4644 0.4118 0.3539 0.3669 0.4109 0.3726 0.4648 0.4038 0.3551 0.3760 0.4147 0.3814 0.4703 0.4132 8I 0.3464 0.3688 5Q 0.4061 0.3773 7X 0.4644 0.4118 0.3471 0.3775 0.4095 0.3858 0.4697 0.4211 0.3551 0.3760 0.4147 0.3814 0.4703 0.4132 0.3563 0.3851 0.4185 0.3902 0.4758 0.4225 Group Gruppe Cx Cy Group Gruppe Cx Cy Group Gruppe Cx Cy |