データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

LB-E63C データシート(PDF) 2 Page - OSRAM GmbH

部品番号 LB-E63C
部品情報  white PLCC-4 package, colorless clear resin
PDF  22 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  OSRAM [OSRAM GmbH]
ホームページ  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LB-E63C データシート(HTML) 2 Page - OSRAM GmbH

  LB-E63C Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LB-E63C Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LB-E63C Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LB-E63C Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LB-E63C Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LB-E63C Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LB-E63C Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LB-E63C Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LB-E63C Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 22 page
background image
2016-06-02
2
Version 2.3
LB E63C
Ordering Information
Bestellinformation
Type:
Partial Flux 1) page 21
Ordering Code
Typ:
Partieller Lichtfluss 1) Seite 21
Bestellnummer
I
F = 30 mA
EV [lux]
LB E63C-T2AA-35-24
355 ... 1400
Q65111A4611
Note:
The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 5). Only one group will
be shipped on each packing unit (there will be no mixing of two groups on each packing unit). E. g. LB E63C-T2AA-35-24 means that
only one group AA, T2, U1, U2, V1, V2 will be shippable for any packing unit.
In a similar manner for colors where wavelength groups are measured and binned, single wavelength groups will be shipped on any
one packing unit. E. g. LB E63C-T2AA-35-24 means that only one wavelength group 3,4,5 will be shippable. LB E63C-T2AA-35-24
means that the device will be shipped within the specified limits as stated on page 5.
In a similar manner for colors where forward voltage groups are measured and binned, single forward voltage groups will be shipped
on any packing unit. E. g. LB E63C-T2AA-35-24 means that only one forward voltage group 2,3,4 will be shippable.
Anm.:
Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen Helligkeitsgruppen
(siehe Seite 5). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Verpackungseinheit geliefert. Z. B. LB E63C-T2AA-35-24 bedeutet,
dass in einer Verpackungseinheit nur eine der Helligkeitsgruppen AA, T2, U1, U2, V1, V2 enhalten ist.
Gleiches gilt für die Farben, bei denen Wellenlängengruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Verpackungseinheit wird nur eine
Wellenlängengruppe geliefert. Z. B. LB E63C-T2AA-35-24 bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit nur eine der
Wellenlängengruppen 3,4,5 enthalten ist (siehe Seite 5). LB E63C-T2AA-35-24 bedeutet, dass das Bauteil innerhalb der
spezifizierten Grenzen geliefert wird.
Gleiches gilt für die LEDs, bei denen die Durchlassspannungsgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Verpackungseinheit
wird nur eine Durchlassspannungsgruppe geliefert. Z. B. LB E63C-T2AA-35-24 bedeutet, dass nach Durchlassspannungsgruppen
gruppiert wird. In einer Verpackungseinheit ist nur eine der Durchlassspannungsgruppen 2,3,4 enthalten (siehe Seite 5).



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22