| データシートサーチシステム |
|
LS-M676 データシート(PDF) 10 Page - OSRAM GmbH |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
LS-M676 データシート(HTML) 10 Page - OSRAM GmbH |
|
10 / 15 page ![]() 2002-10-18 10 LS M676, LA M676, LO M676, LY M676 Maßzeichnung Package Outlines Maße werden wie folgt angegeben: mm (inch) / Dimensions are specified as follows: mm (inch). Kathodenkennung: abgeschrägte Ecke Cathode mark: bevelled edge Gewicht / Approx. weight: 10 mg 0.05 (0.002) 0.15 (0.006) Cathode marking 0.8 (0.031) 1.5 (0.059) 1.3 (0.051) 1.0 (0.039) GPLY6928 typ. 1.5 (0.059) x 1.0 (0.039) 1.2 (0.047) 1.4 (0.055) 0.71 (0.028) Cathode marking Light emitting area (0.43 (0.017)) |