データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

LG-M47K データシート(PDF) 1 Page - OSRAM GmbH

部品番号 LG-M47K
部品情報  white SMT package, colorless clear resin
PDF  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  OSRAM [OSRAM GmbH]
ホームページ  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LG-M47K データシート(HTML) 1 Page - OSRAM GmbH

  LG-M47K Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LG-M47K Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LG-M47K Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LG-M47K Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LG-M47K Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LG-M47K Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LG-M47K Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LG-M47K Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LG-M47K Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 15 page
background image
LG M47K
Hyper Mini TOPLED Santana®
Hyper-Bright Low Current LED
Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
Nicht für Neuentwicklungen / Not for new Designs
2012-06-15
1
Besondere Merkmale
• Gehäusetyp: weißes SMT-Gehäuse, farbloser
klarer Verguss
• Besonderheit des Bauteils: gerichtete
Abstrahlcharakteristik; Bauteil wird top-down im
PCB versenkt; dadurch ideal für extrem flache
Hinterleuchtungen
• Wellenlänge: 570 nm (grün)
• Abstrahlwinkel: Lambertscher Strahler (120°)
• Technologie: InGaAlP
• optischer Wirkungsgrad: 4 lm/W
• Gruppierungsparameter: Lichtstärke,
Wellenlänge
• Verarbeitungsmethode: für alle
SMT-Bestücktechniken geeignet
• Lötmethode: IR Reflow Löten
• Vorbehandlung: nach JEDEC Level 2
• Gurtung: 12-mm Gurt mit 3000/Rolle,
ø180 mm oder 11800/Rolle, ø330 mm
• ESD-Festigkeit: ESD-sicher bis 2 kV nach
JESD22-A114-D
• Erweiterte Korrosionsfestigkeit:
Details siehe Seite 9
Anwendungen
• Einkopplung in Lichtleiter
• Tastenhinterleuchtung
• optischer Indikator
• Hinterleuchtung (LCD, Handy, Schalter,
Tasten, Displays, Werbebeleuchtung,
Allgemeinbeleuchtung)
• Innenbeleuchtung im Automobilbereich
(z.B. Instrumentenbeleuchtung, u.ä.)
Features
• package: white SMT package, colorless clear
resin
• feature of the device: directed radiation
characteristics; LED is mounted top-down into
the PCB; therefore ideal for extremely flat
backlight
• wavelength: 570 nm (green)
• viewing angle: Lambertian Emitter (120°)
• technology: InGaAlP
• optical efficiency: 4 lm/W
• grouping parameter: luminous intensity,
wavelength
• assembly methods: suitable for all
SMT assembly methods
• soldering methods: IR reflow soldering
• preconditioning: acc. to JEDEC Level 2
• taping: 12 mm tape with 3000/reel, ø180 mm
or 11800/reel, ø330 mm
• ESD-withstand voltage: up to 2 kV acc. to
JESD22-A114-D
• Superior Corrosion Robustness:
details see page 9
Applications
• coupling into light guides
• Key pad illumination
• optical indicators
• backlighting (LCD, cellular phones, switches,
keys, displays, illuminated advertising,
general lighting)
• Interior automotive lighting
(e.g. dashboard backlighting, etc.)


同様の部品番号 - LG-M47K

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
OSRAM GmbH
LG-M670 OSRAM-LG-M670 Datasheet
478Kb / 19P
white SMT package, colorless clear resin
LG-M670 OSRAM-LG-M670 Datasheet
373Kb / 15P
white SMT package, colorless clear resin
logo
ams-OSRAM AG
LG-M670 AMSOSRAM-LG-M670 Datasheet
1Mb / 22P
Mini TOPLED®
2019-07-15
logo
OSRAM GmbH
LG-M676 OSRAM-LG-M676 Datasheet
502Kb / 20P
white SMT package, colorless clear resin
logo
ams-OSRAM AG
LG-M676 AMSOSRAM-LG-M676 Datasheet
1Mb / 22P
Mini TOPLED®
2019-07-16
More results

同様の説明 - LG-M47K

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
OSRAM GmbH
CT-DELSS1.12 OSRAM-CT-DELSS1.12 Datasheet
694Kb / 22P
white SMT package, colorless clear resin
LA-M676 OSRAM-LA-M676 Datasheet
505Kb / 20P
white SMT package, colorless clear resin
LB-A676 OSRAM-LB-A676 Datasheet
386Kb / 15P
white SMT package, colorless clear resin
LB-M47C OSRAM-LB-M47C Datasheet
415Kb / 15P
white SMT package, colorless clear resin
LB-Y8SG OSRAM-LB-Y8SG Datasheet
1Mb / 22P
white SMT package, colorless clear resin
LG-Y876 OSRAM-LG-Y876 Datasheet
962Kb / 22P
white SMT package, colorless clear resin
LO-A67B OSRAM-LO-A67B Datasheet
437Kb / 19P
white SMT package, colorless clear resin
LO-A67F OSRAM-LO-A67F Datasheet
521Kb / 21P
white SMT package, colorless clear resin
LO-P47F OSRAM-LO-P47F Datasheet
525Kb / 22P
white SMT package, colorless clear resin
LO-T770 OSRAM-LO-T770 Datasheet
429Kb / 19P
white SMT package, colorless clear resin
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com