データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

ISL78235 データシート(PDF) 9 Page - Renesas Technology Corp

部品番号 ISL78235
部品情報  5A Automotive Synchronous Buck Regulator
PDF  23 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  RENESAS [Renesas Technology Corp]
ホームページ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

ISL78235 データシート(HTML) 9 Page - Renesas Technology Corp

Back Button ISL78235 Datasheet HTML 5Page - Renesas Technology Corp ISL78235 Datasheet HTML 6Page - Renesas Technology Corp ISL78235 Datasheet HTML 7Page - Renesas Technology Corp ISL78235 Datasheet HTML 8Page - Renesas Technology Corp ISL78235 Datasheet HTML 9Page - Renesas Technology Corp ISL78235 Datasheet HTML 10Page - Renesas Technology Corp ISL78235 Datasheet HTML 11Page - Renesas Technology Corp ISL78235 Datasheet HTML 12Page - Renesas Technology Corp ISL78235 Datasheet HTML 13Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 23 page
background image
ISL78235
FN8713 Rev 6.00
Page 9 of 23
September 22, 2016
Typical Operating Performance Unless otherwise noted, operating conditions are: T
A = +25°C, VIN =VDD = 5V,
VOUT =1.8V, EN = VDD, SYNC = VDD, L = 0.68µH, fSW = 2MHz, CIN = 2 x 22µF, COUT = 2 x 22µF, IOUT = 0A to 5A.
FIGURE 5. EFFICIENCY vs LOAD (3.3VIN; SYNC = VDD)
FIGURE 6. EFFICIENCY vs LOAD (3.3VIN; SYNC = GND)
FIGURE 7. EFFICIENCY vs LOAD (5VIN; SYNC = VDD)
FIGURE 8. EFFICIENCY vs LOAD (5VIN; SYNC = GND)
FIGURE 9. POWER DISSIPATION vs LOAD (3.3VIN; SYNC = VDD)
FIGURE 10. POWER DISSIPATION vs LOAD (5VIN; SYNC = VDD)
40
50
60
70
80
90
100
0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
OUTPUT LOAD (A)
4.5
5.0
1.2VOUT
2.5VOUT
1.8VOUT
1.5VOUT
1.0VOUT
40
50
60
70
80
90
100
0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
OUTPUT LOAD (A)
0.9VOUT
1.2VOUT
1.5VOUT
1.8VOUT
2.5VOUT
40
50
60
70
80
90
100
0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
OUTPUT LOAD (A)
4.5
5.0
1.2VOUT
1.5VOUT
3.3VOUT
2.5VOUT
1.8VOUT
40
50
60
70
80
90
100
0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
OUTPUT LOAD (A)
4.5
5.0
3.3VOUT
1.2VOUT
1.5VOUT
1.8VOUT
2.5VOUT
0
0.5
1.0
1.5
2.0
0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
OUTPUT LOAD (A)
4.5
5.0
2.5
1.8VOUT
2.5VOUT
1.0VOUT
1.2VOUT
0
0.5
1.0
1.5
2.0
0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
OUTPUT LOAD (A)
4.5
5.0
2.5
1.2VOUT
1.8VOUT
2.5VOUT
3.3VOUT



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com