データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

LW-C9SP データシート(PDF) 13 Page - OSRAM GmbH

部品番号 LW-C9SP
部品情報  SMD ceramic package with silicon resin
PDF  18 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  OSRAM [OSRAM GmbH]
ホームページ  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LW-C9SP データシート(HTML) 13 Page - OSRAM GmbH

Back Button LW-C9SP Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH LW-C9SP Datasheet HTML 10Page - OSRAM GmbH LW-C9SP Datasheet HTML 11Page - OSRAM GmbH LW-C9SP Datasheet HTML 12Page - OSRAM GmbH LW-C9SP Datasheet HTML 13Page - OSRAM GmbH LW-C9SP Datasheet HTML 14Page - OSRAM GmbH LW-C9SP Datasheet HTML 15Page - OSRAM GmbH LW-C9SP Datasheet HTML 16Page - OSRAM GmbH LW-C9SP Datasheet HTML 17Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 13 / 18 page
background image
released
LW C9SP
2008-07-21
13
Empfohlenes Lötpaddesign
8) Seite 18
IR Reflow Löten
Recommended Solder Pad
8) page 18
IR Reflow Soldering
Hinweise zur Augensicherheit:
Wegen der geplanten Streichung der LED aus der IEC 60825 erfolgt die Bewertung der Augesicherheit nach dem
Standard CIE S009/E:2002 ("photobiological safety of lamps and lamp systems")
Im Risikogruppensystem dieser CIE- Norm erfüllen die in diesem Datenblatt angegebenen LED die "low risk"- Gruppe
(die die sich im "sichtbaren" Spektralbereich auf eine Expositionsdauer von 100 s bezieht). Unter realen Umständen
(für Expositionsdauer, Augenpupille, Betrachtungsabstand) geht damit von diesen Bauelementen keinerlei
Augengefährdung aus.
Grundsätzlich sollte jedoch erwähnt werden, dass intensive Lichtquellen durch ihre Blendwirkung ein hohes
sekundäres Gefahrenpotenzial besitzen. Wie nach dem Blick in andere helle Lichtquellen (z.B. Autoscheinwerfer) auch,
können temporär eingeschränktes Sehvermögen und Nachbilder je nach Situation zu Irritationen, Belästigungen,
Beeinträchtigungen oder sogar Unfällen führen.
Eye safety Information:
Due to the planned cancellation of the LED from IEC 60825, the evaluation of eye safety occurs according to the
standard CIE S009/E:2002 ("photobiological safety of lamps and lamp systems").
Within the risk grouping system of this CIE standard, the LEDs specified in this data sheet fall into the "low risk" group
(relating to devices in the visible spectrum with an exposure time of 100 s). Under real circumstances (for exposure
time, eye pupils, observation distance), it is assumed that no endangerment to the eye exists from these devices.
As a matter of principle, however, it should be mentioned that intense light sources have a high secondary exposure
potential due to their blinding effect. As is also true when viewing other bright light sources (e.g. headlights), temporary
reduction in visual acuity and afterimages can occur, leading to irritation, annoyance, visual impairment, and even
accidents, depending on the situation.
OHLY2868
3 (0.118)
3 (0.118)
0.6 (0.024)
1.2 (0.047)
0.35 (0.014)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18