| データシートサーチシステム |
|
STTH2L06A データシート(PDF) 7 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STTH2L06A データシート(HTML) 7 Page - STMicroelectronics |
|
7 / 8 page ![]() STTH2L06 7/8 Figure 19: DO-41 Package Mechanical Data CA B O / O / D O / D C Table 7: Ordering Information Part Number Marking Package Weight Base qty Delivery mode STTH2L06 STTH2L06 DO-41 0.34 g 2000 Ammopack STTH2L06RL STTH2L06 DO-41 0.34 g 5000 Tape & reel STTH2L06A L6A SMA 0.068 g 5000 Tape & reel STTH2L06U L6U SMB 0.11 g 2500 Tape & reel REF. DIMENSIONS Millimeters Inches Min. Max. Min. Max. A 4.07 5.20 0.160 0.205 B 2.04 2.71 0.080 0.107 C28 1.102 D 0.712 0.863 0.028 0.034 Table 8: Revision History Date Revision Description of Changes 07-Sep-2004 1 First issue |