| データシートサーチシステム |
|
LCW-G6CP データシート(PDF) 7 Page - OSRAM GmbH |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
LCW-G6CP データシート(HTML) 7 Page - OSRAM GmbH |
|
7 / 28 page ![]() Version 1.2 LCW G6CP 2015-04-30 7 7U 0.4467 0.4076 7W 0.4585 0.4104 0.4515 0.4168 0.4636 0.4197 0.4526 0.4090 0.4644 0.4118 0.4576 0.4182 0.4697 0.4211 8U 0.4515 0.4168 8W 0.4636 0.4197 0.4562 0.4260 0.4688 0.4290 0.4576 0.4182 0.4697 0.4211 0.4625 0.4275 0.4750 0.4304 9U 0.4562 0.4260 9W 0.4688 0.4290 0.4609 0.4352 0.4739 0.4382 0.4625 0.4275 0.4750 0.4304 0.4674 0.4367 0.4803 0.4398 4V 0.4379 0.3813 4X 0.4485 0.3838 0.4428 0.3906 0.4538 0.3850 0.4432 0.3826 0.4538 0.3931 0.4483 0.3918 0.4593 0.3944 5V 0.4428 0.3906 5X 0.4538 0.3931 0.4477 0.3998 0.4591 0.4024 0.4483 0.3918 0.4593 0.3944 0.4534 0.4011 0.4648 0.4038 6V 0.4477 0.3998 6X 0.4591 0.4024 0.4526 0.4090 0.4644 0.4118 0.4534 0.4011 0.4648 0.4038 0.4585 0.4104 0.4703 0.4132 7V 0.4526 0.4090 7X 0.4644 0.4118 0.4576 0.4182 0.4697 0.4211 0.4585 0.4104 0.4703 0.4132 0.4636 0.4197 0.4758 0.4225 8V 0.4576 0.4182 8X 0.4697 0.4211 0.4625 0.4275 0.4750 0.4304 0.4636 0.4197 0.4758 0.4225 0.4688 0.4290 0.4813 0.4319 Group Gruppe Cx Cy Group Gruppe Cx Cy |