| データシートサーチシステム |
|
LS-A670 データシート(PDF) 5 Page - OSRAM GmbH |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
LS-A670 データシート(HTML) 5 Page - OSRAM GmbH |
|
5 / 15 page ![]() LS A670, LO A670, LY A670, LG A670, LP A670 2006-10-04 5 Wellenlängengruppen (Dominantwellenlänge) 5) Seite 15 Wavelength Groups (Dominant Wavelength) 5) page 15 Gruppe Group yellow orange Einheit Unit min. max. min. max. 2 580 583 600 603 nm 3 583 586 603 606 nm 4 586 589 606 609 nm 5 589 592 nm 6 592 595 nm Helligkeits-Gruppierungsschema Brightness Groups Helligkeitsgruppe Brightness Group Lichtstärke 1) Seite 15 Luminous Intensity 1) page 15 I V (mcd) Lichtstrom 2) Seite 15 Luminous Flux 2) page 15 Φ V (mlm) G1 G2 H1 H2 J1 J2 K1 K2 L1 L2 M1 M2 1.80 ... 2.24 2.24 ... 2.80 2.80 ... 3.55 3.55 ... 4.50 4.50 ... 5.60 5.60 ... 7.10 7.10 … 9.00 9.00 … 11.20 11.20 … 14.00 14.00 … 18.00 18.00 … 22.40 22.40 … 28.00 6.0 (typ.) 7.6 (typ.) 9.5 (typ.) 12.0 (typ.) 15.0 (typ.) 19.0 (typ.) 24.0 (typ.) 30.0 (typ.) 40.0 (typ.) 50.0 (typ.) 60.0 (typ.) 75.0 (typ.) Anm.: Die Standardlieferform von Serientypen beinhaltet eine untere bzw. eine obere Familiengruppe. Diese besteht aus 3 bzw. 4 Helligkeitsgruppen besteht. Einzelne Helligkeitsgruppen sind nicht bestellbar. Note: The standard shipping format for serial types includes a lower or upper family group of 3 or 4 individual brightness groups. Individual brightness groups cannotbe ordered. Gruppenbezeichnung auf Etikett Group Name on Label Beispiel: K1-4 Example: K1-4 Helligkeitsgruppe Brightness Group Wellenlänge Wavelength K1 4 Anm.: In einer Verpackungseinheit / Gurt ist immer nur eine Gruppe für jede Selektion enthalten. Note: No packing unit / tape ever contains more than one group for each selection. |