データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

LS-T656 データシート(PDF) 10 Page - OSRAM GmbH

部品番号 LS-T656
部品情報  white P-LCC-2 package, colorless clear resin
PDF  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  OSRAM [OSRAM GmbH]
ホームページ  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LS-T656 データシート(HTML) 10 Page - OSRAM GmbH

Back Button LS-T656 Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LS-T656 Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LS-T656 Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LS-T656 Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH LS-T656 Datasheet HTML 10Page - OSRAM GmbH LS-T656 Datasheet HTML 11Page - OSRAM GmbH LS-T656 Datasheet HTML 12Page - OSRAM GmbH LS-T656 Datasheet HTML 13Page - OSRAM GmbH LS-T656 Datasheet HTML 14Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 15 page
background image
2007-06-06
10
LS T656, LY T656
Empfohlenes Lötpaddesign
8) 9) Seite 15
IR-Reflow Löten
Recommended Solder Pad
8) 9) page 15
IR Reflow Soldering
Empfohlenes Lötpaddesign verwendbar für TOPLED
® und Power TOPLED®
IR Reflow Löten
8) Seite 15
Recommended Solder Pad useable for TOPLED
® and Power TOPLED®
IR Reflow Soldering
8) page 15
OHLPY970
2.6 (0.102)
Cu-area > 16 mm
Cu-Fläche > 16 mm
2
2
Solder resist
Lötstopplack
2.6 (0.102)
Padgeometrie für
improved heat dissipation
verbesserte Wärmeableitung
Paddesign for
OHLPY440
Padgeometrie für
verbesserte Wärmeableitung
improved heat dissipation
Paddesign for
Lötstoplack
Solder resist
0.8 (0.031)
2.3 (0.091)
3.3 (0.130)
Cu Fläche / 16 mm per pad
2
Cu-area
_
<
3.3 (0.130)
Kathode/
Cathode
Anode
Fläche darf elektrisch nicht beschaltet werden.
Do not use this area for electrical contact.
0.7 (0.028)
Fläche darf elektrisch nicht beschaltet werden.
Do not use this area for electrical contact.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15