データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

LUW-CRDP データシート(PDF) 9 Page - OSRAM GmbH

部品番号 LUW-CRDP
部品情報  SMD ceramic package with silicon resin with lens
PDF  19 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  OSRAM [OSRAM GmbH]
ホームページ  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LUW-CRDP データシート(HTML) 9 Page - OSRAM GmbH

Back Button LUW-CRDP Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LUW-CRDP Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LUW-CRDP Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LUW-CRDP Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LUW-CRDP Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH LUW-CRDP Datasheet HTML 10Page - OSRAM GmbH LUW-CRDP Datasheet HTML 11Page - OSRAM GmbH LUW-CRDP Datasheet HTML 12Page - OSRAM GmbH LUW-CRDP Datasheet HTML 13Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 19 page
background image
Version 1.0
LUW CRDP (streetwhite)
2012-02-15 Version 1.0
9
Max. Permissible Forward Current 8) page 18
Maximal zulässiger Durchlassstrom 8) Seite 18
I
F = f (T)
Permissible Pulse Handling Capability
Zulässige Impulsbelastbarkeit I
F = f(tp)
Duty cycle D = parameter, T
S = 25 °C
Permissible Pulse Handling Capability
Zulässige Impulsbelastbarkeit I
F = f(tp)
Duty cycle D = parameter, T
S = 85 °C
0 20 40 60 80 100 120 140
TS [°C]
0
200
400
600
800
1000
ΙF [mA]
Do not use current below 100 mA
10
10
0
-2
-3
-4
-5
10
10
10
F
I
A
P
t
=
D
T
2
1
0
-1 10
tp
10 s 10
OHL04611
T
t
P
IF
0.05
0.2
0.1
0.5
1
0.02
0.01
D
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
1.8
2.2
0.005
=
10
10
0
-2
-3
-4
-5
10
10
10
F
I
A
P
t
=
D
T
2
1
0
-1 10
tp
10 s 10
OHL04611
T
t
P
IF
0.05
0.2
0.1
0.5
1
0.02
0.01
D
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
1.8
2.2
0.005
=



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com