データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

ISL21090 データシート(PDF) 9 Page - Renesas Technology Corp

部品番号 ISL21090
部品情報  Ultra Low Noise, Precision Voltage Reference
PDF  20 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  RENESAS [Renesas Technology Corp]
ホームページ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

ISL21090 データシート(HTML) 9 Page - Renesas Technology Corp

Back Button ISL21090 Datasheet HTML 5Page - Renesas Technology Corp ISL21090 Datasheet HTML 6Page - Renesas Technology Corp ISL21090 Datasheet HTML 7Page - Renesas Technology Corp ISL21090 Datasheet HTML 8Page - Renesas Technology Corp ISL21090 Datasheet HTML 9Page - Renesas Technology Corp ISL21090 Datasheet HTML 10Page - Renesas Technology Corp ISL21090 Datasheet HTML 11Page - Renesas Technology Corp ISL21090 Datasheet HTML 12Page - Renesas Technology Corp ISL21090 Datasheet HTML 13Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 20 page
background image
ISL21090
FN6993 Rev 5.00
Page 9 of 20
February 27, 2013
Typical Performance Curves (ISL21090-2.5)
FIGURE 18. IIN vs VIN, THREE UNITS
FIGURE 19. IIN vs VIN, THREE TEMPERATURES
FIGURE 20. LINE REGULATION, THREE UNITS
FIGURE 21. LINE REGULATION, THREE TEMPERATURES
FIGURE 22. LINE TRANSIENT WITH 1nF LOAD (
VIN = ±500mV)
FIGURE 23. LINE TRANSIENT WITH 100nF LOAD (
VIN = ±500mV)
880
900
920
940
960
980
1000
4
9
14
19
24
29
34
39
VIN (V)
UNIT 1
UNIT 2
UNIT 3
600
700
800
900
1000
1100
1200
1300
4
9
14
19
24
29
34
39
VIN (V)
+25°C
-40°C
+125°C
2.499690
2.499790
2.499890
2.499990
2.500090
2.500190
2.500290
2.500390
3
6
9
12151821
2427
303336
39
VIN (V)
UNIT 1
UNIT 2
UNIT 3
2.498800
2.499000
2.499200
2.499400
2.499600
2.499800
2.500000
4
9
14
19
24
29
34
39
2.500200
+25°C
-40°C
+125°C
VIN (V)
-30
-20
-10
0
10
20
30
0
102030405060708090
100
TIME (µs)
CL = 1nF
-30
-20
-10
0
10
20
30
0
1020304050
6070
8090
100
TIME (µs)
CL = 100nF



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com