データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

725M33394N データシート(PDF) 5 Page - Cornell Dubilier Electronics

部品番号 725M33394N
部品情報  Metallized Polypropylene Film Capacitors
PDF  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  CDE [Cornell Dubilier Electronics]
ホームページ  http://www.cde.com
Logo CDE - Cornell Dubilier Electronics

725M33394N データシート(HTML) 5 Page - Cornell Dubilier Electronics

  725M33394N Datasheet HTML 1Page - Cornell Dubilier Electronics 725M33394N Datasheet HTML 2Page - Cornell Dubilier Electronics 725M33394N Datasheet HTML 3Page - Cornell Dubilier Electronics 725M33394N Datasheet HTML 4Page - Cornell Dubilier Electronics 725M33394N Datasheet HTML 5Page - Cornell Dubilier Electronics 725M33394N Datasheet HTML 6Page - Cornell Dubilier Electronics 725M33394N Datasheet HTML 7Page - Cornell Dubilier Electronics 725M33394N Datasheet HTML 8Page - Cornell Dubilier Electronics 725M33394N Datasheet HTML 9Page - Cornell Dubilier Electronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 9 page
background image
Type 725M Standard Sizes/Ratings
Value
(µF)
Part Number
1
L M AX
T M AX
H MAX
dV/dt
Volts/µsec
400 VDC / 220 VAC*
0.027
0.033
0.039
0.043
0.047
0.05
0.056
0.062
0.068
0.075
0.082
0.09
725M27394N
725M33394N
725M39394N
725M43394N
725M47394N
725M50394N
725M56394N
725M62394N
725M68394N
725M75394N
725M82394N
725M90394N
.52 (13.2)
.52 (13.2)
.52 (13.2)
.52 (13.2)
.52 (13.2)
.52 (13.2)
.52 (13.2)
.52 (13.2)
.52 (13.2)
.52 (13.2)
.52 (13.2)
.52 (13.2)
.21 (5.3)
.21 (5.3)
.23 (5.8)
.24 (6.1)
.24 (6.1)
.25 (6.4)
.27 (6.9)
.28 (7.1)
.27 (6.9)
.28 (7.1)
.29 (7.4)
.31 (7.9)
.36 (9.1)
.42 (10.7)
.43 (10.9)
.44 (11.2)
.45 (11.4)
.46 (11.7)
.47(11.9)
.49 (12.4)
.54 (13.7)
.55 (14.0)
.57(14.5)
.58 (14.7)
90
110
124
132
138
142
149
155
159
164
166
171
0.1
0.12
0.15
0.18
0.22
0.25
0.27
0.3
725M10494J
725M12494J
725M15494J
725M18494J
725M22494J
725M25494J
725M27494J
725M30494J
.73 (18.5)
.73 (18.5)
.73 (18.5)
.73 (18.5)
.73 (18.5)
.73 (18.5)
.73 (18.5)
.73 (18.5)
.22 (5.6)
.24 (6.1)
.27 (6.9)
.29 (7.4)
.32 (8.1)
.34 (8.6)
.36 (9.1)
.38 (9.7)
.49 (12.4)
.51 (13.0)
.54 (13.7)
.56 (14.2)
.60 (15.2)
.62 (15.7)
.63 (16.0)
.65 (16.5)
61
66
72
75
78
80
81
82
0.33
0.39
0.43
0.47
0.5
0.56
0.62
0.68
0.75
0.82
0.9
725M33494R
725M39494R
725M43494R
725M47494R
725M50494R
725M56494R
725M62494R
725M68494R
725M75494R
725M82494R
725M90494R
1.03 (26.2)
1.03 (26.2)
1.03 (26.2)
1.03 (26.2)
1.03 (26.2)
1.03 (26.2)
1.03 (26.2)
1.03 (26.2)
1.03 (26.2)
1.03 (26.2)
1.03 (26.2)
.30 (7.6)
.33 (8.4)
.34 (8.6)
.36 (9.1)
.37 (9.4)
.39 (9.9)
.41 (10.4)
.41 (10.4)
.43 (10.9)
.45 (11.4)
.47 (11.9)
.57 (14.5)
.60 (15.2)
.62 (15.7)
.63 (16.0)
.64 (16.3)
.67 (17.0)
.69 (17.5)
.75(19.1)
.77 (19.6)
.79 (20.1)
.81 (20.6)
43
45
46
46
47
48
48
48
49
49
50
1.0
1.2
1.5
725M105941
725M12594L
725M15594L
1.23 (31.2)
1.23 (31.2)
1.23 (31.2)
.44 (11.2)
.48 (12.2)
.54 (13.7)
.78 (19.8)
.82 (20.8)
.89 (22.6)
38
39
39
Value
(µF)
Part Number
1
L MAX
T MAX
H MAX
dV/dt
Volts/µsec
630 VDC / 250 VAC*
0.01
0.012
0.015
0.018
0.022
0.025
0.027
0.033
0.039
0.043
0.047
0.05
0.056
0.062
725M10396N
725M12396N
725M15396N
725M18396N
725M22396N
725M25396N
725M27396N
725M33396N
725M39396N
725M43396N
725M47396N
725M50396N
725M56396N
725M62396N
.52 (13.2)
.52 (13.2)
.52 (13.2)
.52 (13.2)
.52 (13.2)
.52 (13.2)
.52 (13.2)
.52 (13.2)
.52 (13.2)
.52 (13.2)
.52 (13.2)
.52 (13.2)
.52 (13.2)
.52 (13.2)
.21 (5.3)
.23 (5.8)
.23 (5.8)
.25 (6.4)
.27 (6.9)
.29 (7.4)
.27 (6.9)
.30 (7.6)
.33 (8.4)
.35 (8.9)
.36 (9.1)
.37 (9.4)
.40 (10.2)
.42 (10.7)
.35 (8.9)
.37 (9.4)
.43 (10.9)
.45 (11.4)
.48 (12.2)
.49 (12.4)
.55 (14.0)
.58 (14.7)
.60 (15.2)
.62 (15.7)
.64 (16.3)
.65 (16.1)
.67 (17.0)
.69 (17.5)
161
196
232
256
279
291
297
312
322
328
332
335
340
344
0.068
0.075
0.082
0.09
0.1
0.12
0.15
725M68396J
725M75396J
725M82396J
725M90396J
725M10496J
725M12496J
725M15496J
.73 (18.5)
.73 (18.5)
.73 (18.5)
.73 (18.5)
.73 (18.5)
.73 (18.5)
.73 (18.5)
.27 (6.9)
.28 (7.1)
.30 (7.6)
.31 (7.9)
.33 (8.4)
.36 (9.1)
.40 (10.2)
.54 (13.7)
.56 (14.2)
.57 (14.5)
.58 (14.7)
.60 (15.2)
.63 (16.0)
.68 (17.3)
115
118
120
123
125
129
133
0.18
0.22
0.25
0.27
0.3
0.33
0.39
0.43
0.47
0.5
725M18496R
725M22496R
725M25496R
725M27496R
725M30496R
725M33496R
725M39496R
725M43496R
725M47496R
725M50496R
1.03 (26.2)
1.03 (26.2)
1.03 (26.2)
1.03 (26.2)
1.03 (26.2)
1.03 (26.2)
1.03 (26.2)
1.03 (26.2)
1.03 (26.2)
1.03 (26.2)
.33 (8.4)
.34 (8.6)
.36 (9.1)
.38 (9.7)
.40 (10.2)
.42 (10.7)
.46 (11.7)
.48 (12.2)
.51 (13.0)
.52 (13.2)
.60 (15.2)
.67 (17.0)
.70 (17.8)
.71 (18.0)
.74 (18.8)
.76 (19.3)
.80 (20.3)
.82 (20.8)
.85 (21.6)
.87 (22.1)
68
70
72
72
73
74
75
75
76
76
0.56
0.62
0.68
0.75
725M56496L
725M62496L
725M68496L
725M75496L
1.23 (31.2)
1.23 (31.2)
1.23 (31.2)
1.23 (31.2)
.48 (12.2)
.51 (13.0)
.54 (13.7)
.57 (14.5)
.82 (20.8)
.85 (21.6)
.88 (22.4)
.91 (23.1)
58
58
59
59
* 60 Hz., RMS
1
To complete part number for specific tolerance, terminal style and lead length please refer to Ordering/Part Number Information page
CDE Cornell Dubilier • 1605 E. Rodney French Blvd. • New Bedford, MA 02744 • Phone: (508)996-8561 • Fax: (508)996-3830
Type 725M, Orange Drop®, Metallized Polypropylene Film Capacitors



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com