データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

C10373 データシート(PDF) 3 Page - Ledil, Inc.

部品番号 C10373
部品情報  ~20째 medium beam
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  LEDIL [Ledil, Inc.]
ホームページ  http://www.ledil.com/
Logo LEDIL - Ledil, Inc.

C10373 データシート(HTML) 3 Page - Ledil, Inc.

  C10373 Datasheet HTML 1Page - Ledil, Inc. C10373 Datasheet HTML 2Page - Ledil, Inc. C10373 Datasheet HTML 3Page - Ledil, Inc. C10373 Datasheet HTML 4Page - Ledil, Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image
PRODUCT
DATASHEET
C10373_NIS83-MX-7-M
PHOTOMETRIC DATA (MEASURED):
LED
MX-6
FWHM
23.0°
Efficiency
90 %
Peak intensity
2.500 cd/lm
Required components:
LED
NS6x83
FWHM
19.0°
Efficiency
91 %
Peak intensity
cd/lm
Required components:
Last update: 21/05/2018
Subject to change without prior notice
3/4
LEDiL is a registered trademark of LEDiL Oy in the European Union, USA, and certain other countries.



Html Pages

1 2 3 4


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com