| データシートサーチシステム |
|
CMP82C55AZ データシート(PDF) 7 Page - Renesas Technology Corp |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
CMP82C55AZ データシート(HTML) 7 Page - Renesas Technology Corp |
|
7 / 26 page ![]() MS82C55A, MQ82C55A, MP82C55A FN6140 Rev 2.00 Page 7 of 26 June 15, 2006 Mode 0 (Basic Output) Mode 0 Configurations CONTROL WORD #0 CONTROL WORD #2 CONTROL WORD #1 CONTROL WORD #3 CONTROL WORD #4 CONTROL WORD #8 tAW tWA tWB tWW tWD tDW WR D7-D0 CS, A1, A0 OUTPUT 1 D7 0 D6 0 D5 0 D4 0 D3 0 D2 0 D1 0 D0 8 PA7 - PA0 4 PC7 - PC4 4 PC3 - PC0 8 PB7 - PB0 D7 - D0 82C55A A B C 1 D7 0 D6 0 D5 0 D4 0 D3 0 D2 1 D1 0 D0 8 PA7 - PA0 4 PC7 - PC4 4 PC3 - PC0 8 PB7 - PB0 D7 - D0 82C55A A B C 1 D7 0 D6 0 D5 0 D4 0 D3 0 D2 0 D1 1 D0 8 PA7 - PA0 4 PC7 - PC4 4 PC3 - PC0 8 PB7 - PB0 D7 - D0 82C55A A B C 1 D7 0 D6 0 D5 0 D4 0 D3 0 D2 1 D1 1 D0 8 PA7 - PA0 4 PC7 - PC4 4 PC3 - PC0 8 PB7 - PB0 D7 - D0 82C55A A B C 1 D7 0 D6 0 D5 0 D4 1 D3 0 D2 0 D1 0 D0 8 PA7 - PA0 4 PC7 - PC4 4 PC3 - PC0 8 PB7 - PB0 D7 - D0 82C55A A B C 1 D7 0 D6 0 D5 1 D4 0 D3 0 D2 0 D1 0 D0 8 PA7 - PA0 4 PC7 - PC4 4 PC3 - PC0 8 PB7 - PB0 D7 - D0 82C55A A B C |