データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

X76F200PI データシート(PDF) 12 Page - Xicor Inc.

部品番号 X76F200PI
部品情報  Secure SerialFlash
PDF  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  XICOR [Xicor Inc.]
ホームページ  http://www.xicor.com
Logo XICOR - Xicor Inc.

X76F200PI データシート(HTML) 12 Page - Xicor Inc.

Back Button X76F200PI Datasheet HTML 8Page - Xicor Inc. X76F200PI Datasheet HTML 9Page - Xicor Inc. X76F200PI Datasheet HTML 10Page - Xicor Inc. X76F200PI Datasheet HTML 11Page - Xicor Inc. X76F200PI Datasheet HTML 12Page - Xicor Inc. X76F200PI Datasheet HTML 13Page - Xicor Inc. X76F200PI Datasheet HTML 14Page - Xicor Inc. X76F200PI Datasheet HTML 15Page - Xicor Inc. X76F200PI Datasheet HTML 16Page - Xicor Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 12 / 16 page
background image
X76F200
12
NOTE:
1. ALL DIMENSIONS IN INCHES (IN PARENTHESES IN MILLIMETERS)
2. PACKAGE DIMENSIONS EXCLUDE MOLDING FLASH
0.020 (0.51)
0.016 (0.41)
0.150 (3.81)
0.125 (3.18)
0.110 (2.79)
0.090 (2.29)
0.430 (10.92)
0.360 (9.14)
0.300
(7.62) REF.
PIN 1 INDEX
0.145 (3.68)
0.128 (3.25)
0.025 (0.64)
0.015 (0.38)
PIN 1
SEATING
PLANE
0.065 (1.65)
0.045 (1.14)
0.260 (6.60)
0.240 (6.10)
0.060 (1.52)
0.020 (0.51)
TYP .0.010 (0.25)
15°
8-LEAD PLASTIC DUAL IN-LINE PACKAGE TYPE P
HALF SHOULDER WIDTH ON
ALL END PINS OPTIONAL
0.015 (0.38)
MAX.
0.325 (8.25)
0.300 (7.62)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com