データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

MCC162-12IO1 データシート(PDF) 5 Page - IXYS Corporation

部品番号 MCC162-12IO1
部品情報  Thyristor Module
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  IXYS [IXYS Corporation]
ホームページ  http://www.ixys.com
Logo IXYS - IXYS Corporation

MCC162-12IO1 データシート(HTML) 5 Page - IXYS Corporation

  MCC162-12IO1 Datasheet HTML 1Page - IXYS Corporation MCC162-12IO1 Datasheet HTML 2Page - IXYS Corporation MCC162-12IO1 Datasheet HTML 3Page - IXYS Corporation MCC162-12IO1 Datasheet HTML 4Page - IXYS Corporation MCC162-12IO1 Datasheet HTML 5Page - IXYS Corporation MCC162-12IO1 Datasheet HTML 6Page - IXYS Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 6 page
background image
MCC162-12io1
0
25
50
75
100
125
150
T
a [°C]
T
C [°C]
t [ms]
t [s]
0.001
0.01
0.1
1
0
1000
2000
3000
4000
5000
0
1
1
104
105
106
0
25
50
75
100 125 150
0
40
80
120
160
200
240
280
320
I
TSM
[A]
I
TAVM
[A]
0
50
100 150 200 250
0
40
80
120
160
200
240
280
320
360
400
P
tot
[W]
I
TAVM [A]
0
25
50
75
100
125
150
0
100
200
300
400
500
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
I
2dt
[A
2s]
T
VJ = 125°C
R
thKA K/W
0.3
0.4
0.5
0.6
0.8
1.0
1.4
1.8
P
tot
[W]
I
dAVM
[A]
T
a [°C]
Fig. 1 Surge overload current I
TSM,
I
FSM: Crest value, t: duration
Fig. 2 I
2t versus time (1-10 ms)
Fig. 3 Max. forward current
at case temperature
Fig. 4 Power dissipation vs. on-state current & ambient temperature
(per thyristor or diode)
Fig. 5 Gate trigger characteristics
Fig. 6 Three phase rectifier bridge: Power dissipation versus direct
output current and ambient temperature
Fig. 7 Gate trigger delay time
180° sin
120°
60°
30°
DC
R
thKA K/W
0.2
0.08
0.1
0.15
0.04
0.06
0.03
0.3
0.01
0.1
1
10
0.1
1
10
100
0.01
0.1
1
10
0.1
1
10
100
I
G [A]
V
G
[V]
I
G [A]
T
VJ = 25°C
t
gd
[μs]
IGT (TVJ = -40°C)
IGT (TVJ = 0°C)
IGT (TVJ = 25°C)
limit
typ.
t
p =
30 µs
tp = 500 µs
PGM = 120 W
60 W
PGAV = 8 W
I
GD
50 Hz
80% V
RRM
T
VJ =
45°C
T
VJ = 125°C
T
VJ = 45°C
180° sin
120°
60°
30°
DC
B6
Circuit
3xMCC162 or
3x MCD162
Thyristor
IXYS reserves the right to change limits, conditions and dimensions.
20160408b
Data according to IEC 60747and per semiconductor unless otherwise specified
© 2016 IXYS all rights reserved



Html Pages

1 2 3 4 5 6


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com