| データシートサーチシステム |
|
HSM223C データシート(PDF) 3 Page - Hitachi Semiconductor |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
HSM223C データシート(HTML) 3 Page - Hitachi Semiconductor |
|
3 / 5 page ![]() HSM223C Forward voltage V (V) F 10 –6 10 –1 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 10 –3 10 –5 10 –4 10 –2 Fig.1 Forward current Vs. Forward voltage Reverse voltage V (V) R 10 –9 10 –7 02040 60 80 100 10 –8 10 –6 10 –10 10 –5 10 –4 10 –11 Ta = 50 °C Ta = 75 °C Ta = 25 °C Ta = 0 °C Ta = –25 °C Fig.2 Reverse current Vs. Reverse voltage |