| データシートサーチシステム |
|
M5243BFP データシート(PDF) 3 Page - Renesas Technology Corp |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
M5243BFP データシート(HTML) 3 Page - Renesas Technology Corp |
|
3 / 11 page ![]() M5243BFP Rev.1.0, Sep.22.2003, page 3 of 10 Absolute Maximum Ratings (Unless otherwise noted, Ta = 25 °C) Symbol Item Conditions Rated values Unit Vcc Power supply voltage 16 V ILP Current load 30 mA Pd Internal power dissipation 550 mW Topr Ambient operating temperature -20 to +75 °C Tstg Storage temperature -55 to +125 °C |