データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

NCS325 データシート(PDF) 6 Page - ON Semiconductor

部品番号 NCS325
部品情報  Zero-Drift Operational Amplifier
PDF  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  ONSEMI [ON Semiconductor]
ホームページ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

NCS325 データシート(HTML) 6 Page - ON Semiconductor

Back Button NCS325_17 Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor NCS325_17 Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor NCS325_17 Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor NCS325_17 Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor NCS325_17 Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor NCS325_17 Datasheet HTML 7Page - ON Semiconductor NCS325_17 Datasheet HTML 8Page - ON Semiconductor NCS325_17 Datasheet HTML 9Page - ON Semiconductor NCS325_17 Datasheet HTML 10Page - ON Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 15 page
background image
NCS325, NCS2325, NCS4325
www.onsemi.com
6
500
COMMON MODE VOLTAGE (V)
Figure 7. Input Bias Current vs. Common
Mode Voltage, VS = 5.5 V
−3 −2.5
2.5
2
1.5
−2 −1.5
1
0.5
−1
0
TEMPERATURE (
°C)
Figure 8. Input Bias Current vs. Temperature
−50
−25
0
100
125
150
Figure 9. Input Bias Current vs. Input
Differential Voltage
Figure 10. Large Signal Step Response
Figure 11. Small Signal Step Response
3
TIME (
ms)
−100
200
Figure 12. Positive Over Voltage Recovery
IIB+
IIB−
400
300
200
100
0
−100
−200
−300
−400
−500
3
3.5
IIB+
IIB−
VS = 5.5 V
500
400
300
200
100
0
−100
−200
−300
−400
−500
25
50
70
1.0
DIFFERENTIAL VOLTAGE (V)
−1
−0.75
1
0.75
0.5
0.25
0
−0.25
−0.5
−0.75
−1
−0.5
−0.25
0
0.25
0.5
0.75
IIB+
IIB−
TA = 25°C
TIME (
ms)
−200
−100
0
300
400
500
3
100
200
2
1
0
−1
−2
−3
VS = 5.0 V
RL = 10 kW
CL = 10 pF
Av = 1 V/V
0.2
TIME (
ms)
−200
−100
500
0
100
200
300
400
0.1
0
−0.1
−0.2
VS = 5.0 V
RL = 10 kW
CL = 10 pF
Av = 1 V/V
2
1
0
−1
−2
−3
0
−50
50
100
150
Input
Output
VS = 5.0 V
RL = 10 kW
CL = 10 pF
Av = −10 V/V
VS = 5.5 V
TA = 25°C



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com